データシートサーチシステム |
|
744045002 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
|
744045002 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
1 / 3 page Bezeichnung : description : Amm Bmm Cmm Dmm Emm Fmm Gmm Hmm @@FRM 1@@ Marking = Inductance code Eigenschaften / properties Wert / value Einheit / unit tol. Induktivität / inductance Güte Q/ Q factor DC-Widerstand / DC-resistance Nennstrom / rated current Sättigungsstrom / saturation current Eigenres.-Frequenz / self-res.-fequency 33% Umgebungstemperatur / temperature: +20°C Ferrit UB 06-07-14 MST 04-10-11 Name Datum / date Änderung / modification Version 1 Version 3 3,2 ± 0,3 4,5 ± 0,3 Typ L 1 MHz / 0,1V typ. RDC ref. L max. A typ. Q 40 .............................................................................. ................................................................................ ................................................................................ Würth Elektronik HP 4274 A für/for L und/and Q HP 34401 A für/for R DC und IDC 1,600 80 Isat |ΔL/L|<10% 2,750 ΔT= 40 K IDC D Prüfgeräte / test equipment: 1 MHz / 0,1V @ 20°C 0,110 ± 20% 2,20 Ω µH A Mechanische Abmessungen / dimensions: 3,6 ref 5,4 ref 1,3 ref 1,6 ref 3,6±0,3 2,6 ± 0,3 Kunde / customer : 744045002 SMD HF-Drossel WE-LQ SMD HF-CHOKE WE-LQ Artikelnummer / part number : Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 Geprüft / checked SRF MHz Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C Basismaterial / base material: http://www.we-online.com Spezifikation für Freigabe / specification for release DATUM / DATE : 2006-07-14 max. A Datum / date .............................................................................. Unterschrift / signature Kontrolliert / approved Testbedingungen / test conditions not exceed 125°C under worst case operating conditions. F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals: Draht / wire: Pin / Terminal Class F Sn/Cu - 99,3/0,7% G Eigenschaften / general specifications: Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C Kunde / customer Freigabe erteilt / general release: C Lötpad / soldering spec.: E Testbedingungen / test conditions: Luftfeuchtigkeit / humidity: It is recommended that the temperature of the part does [mm] G 2,0 ref 2,0 ref H 1,4ref. E F E B C B B D A A C D SEITE 1 VON 3 |
同様の部品番号 - 744045002 |
|
同様の説明 - 744045002 |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |