データシートサーチシステム |
|
744062006 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
|
744062006 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
1 / 3 page Bezeichnung : description : A mm B mm C mm D mm E mm F G H @@FRM 1@@ = Start of winding Marking = Inductance code Eigenschaften / properties Wert / value Einheit / unit tol. Induktivität / inductance DC-Widerstand / DC-resistance DC-Widerstand / DC-resistance Nennstrom / rated current Sättigungsstrom / saturation current Eigenres.-Frequenz / self-res.-fequency 33% Umgebungstemperatur / temperature: +20°C Ferrit ME 09-01-15 MST 08-04-11 MST 04-10-11 MPH 03-03-27 Name Datum / date Version 5 Änderung / modification Version 1 Version 2 Version 4 6,8 ± 0,2 6,8 ± 0,2 Typ X mA typ. @ 20°C @ 20°C T=30 K 100 kHZ / 0,1V typ. RDC max typ. L max. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. Würth Elektronik HP 4274 A für/for L und/and Q HP 34401 A für/for R DC und IDC 1.900 45,00 Isat |∆L/L|<35% 1.800 RDC typ 0,043 IDC D Prüfgeräte / test equipment: Ω 0,054 ±30% 6,20 Ω µH A Mechanische Abmessungen / dimensions: 2,2 typ. 2,3typ. 2,3± 0,2 Kunde / customer : 744062006 SPEICHERDROSSEL WE-TPC POWER-CHOKE WE-TPC Artikelnummer / part number : Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 Geprüft / checked SRF MHz Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C Basismaterial / base material: http://www.we-online.com Spezifikation für Freigabe / specification for release DATUM / DATE : 2009-01-15 max. mA Datum / date .................................................................................. Unterschrift / signature Kontrolliert / approved Testbedingungen / test conditions not exceed 125°C under worst case operating conditions. F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals: Draht / wire: Endoberfläche / finishing electrode: Class H Sn/Ag/Cu - 96.5/3.0/0.5% G Eigenschaften / general specifications: Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C Kunde / customer Freigabe erteilt / general release: C Lötpad / soldering spec.: B Elektrische Eigenschaften / electrical properties: E Testbedingungen / test conditions: Luftfeuchtigkeit / humidity: It is recommended that the temperature of the part does [mm] Marking A B C D D E 7,30 2,60 2,10 2,60 2,70 SEITE 1 VON 3 |
同様の部品番号 - 744062006 |
|
同様の説明 - 744062006 |