データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

744065101 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 744065101
部品情報  POWER-CHOKE WE-TPC
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744065101 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744065101 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744065101 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744065101 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744065101 Datasheet HTML 4Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
@@FRM 1@@
= Start of winding
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Ferrit / ferrite
ME
08-11-24
MST
08-04-11
ME
04-10-11
Name
Datum / date
Version 2
Version 3
10 ± 0,3
10 ± 0,3
2,8 ± 0,3
4,2 ref.
Typ XL
7,4 ref.
Kunde / customer :
..................................................................................
Class H
Sn/Ag/Cu - 96.5/3.0/0.5%
Geprüft / checked
...................................................
............................................
Änderung / modification
Version 1
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
G Eigenschaften / general specifications :
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Endoberfläche / finishing electrode:
Basismaterial / base material:
Würth Elektronik
http://www.we-online.de
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Kontrolliert / approved
MHz
m
|∆L/L|<35%
A
SRF
Isat
0,90
7,0
@ 20°C
Draht / wire:
D Prüfgeräte / test equipment :
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
E Testbedingungen / test conditions :
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
Testbedingungen /
test conditions
1,00
max.
m
470,00
± 30%
A
RDC max
typ.
∆T=30 K
typ.
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2008-11-24
max.
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
µH
Artikelnummer / part number :
Luftfeuchtigkeit / humidity:
SPEICHERDROSSEL WE-TPC
POWER-CHOKE WE-TPC
RDC typ
330,00
typ.
IDC
HP 34401 A für/for IDC und/and RDC
HP 4274 A für/for L und/and SRF
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
100 kHz / 1,0V
@ 20°C
L
100,00
744065101
[mm]
7,2
4,6
C
A
B
Marking
D
E
1,8
SEITE 1 VON 4


同様の部品番号 - 744065101

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744065100 WURTH-744065100 Datasheet
153Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-TPC
logo
List of Unclassifed Man...
744065100 ETC2-744065100 Datasheet
164Kb / 2P
   Design Kit SMD-Tiny Power Inductors WE-TPC - Large Size
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744065100 WURTH-744065100 Datasheet
1Mb / 6P
   WE-TPC SMD Shielded Tiny Power Inductor
744065100 WURTH-744065100_15 Datasheet
1Mb / 6P
   WE-TPC SMD Shielded Tiny Power Inductor
More results

同様の説明 - 744065101

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74402800011 WURTH-74402800011 Datasheet
320Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744025003 WURTH-744025003 Datasheet
133Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744031001 WURTH-744031001 Datasheet
140Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744029003 WURTH-744029003 Datasheet
320Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744062150 WURTH-744062150 Datasheet
142Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744066100 WURTH-744066100 Datasheet
114Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744053004 WURTH-744053004 Datasheet
219Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744053270 WURTH-744053270 Datasheet
140Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744066151 WURTH-744066151 Datasheet
115Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744043003 WURTH-744043003 Datasheet
139Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744043008 WURTH-744043008 Datasheet
139Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com