データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74477030W データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 74477030W
部品情報  Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

74477030W データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  74477030W Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74477030W Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74477030W Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
@@FRM 1@@
= Start of winding
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom/
rated current
Sättigungsstrom/
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Copper- alloy
ALa
12-09-10
Name
Datum / date
Kunde / customer
Basismaterial / base material:
Therminal base material:
It is recommended that the temperature of the part does
Class H
Glue and base can get yellow after sodlering process
100 kHz / 0,25V
@ 20°C
|∆L/L|< 10%
GMC Metrahit 27I für/for RDC
Agilent E4991A für/for fres
max.
L
0,70
typ.
W
...............................................
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Ferrit/ferrite
Würth Elektronik
..................................................................................
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
Freigabe erteilt / general release:
http://www.we-online.com
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
G Eigenschaften / general specifications :
Draht / wire:
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
µH
IR
.................................................
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2012-09-10
max.
A
Testbedingungen /
test conditions
Therminal finish:
Ni barrier / matte Sn
±20%
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
@ 20°C
RDC typ
W
1.200
Kunde / customer :
SPEICHERINDUKTIVITÄT WE-PD
POWER-INDUCTOR WE-PD
Artikelnummer / part number :
74477030W
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
typ.
WAYNE KERR 3260B für/for L
; Isat
Isat
1000
RDC max
1.820
E Testbedingungen / test conditions :
MHz
typ.
∆T= 40 K
A
0,60
Agilent N5776A / Dostmann T905 für/for IR
1,8
@20°C
fres
Luftfeuchtigkeit / humidity:
D Prüfgeräte / test equipment :
12,0 ± 0,4
12,0 ± 0,4
7,2 ± 0,2
5,0 ± 0,2
8,5 max
1280
Änderung / modification
Version 1
A
C
B
D
Marking
E
5,4
2,9
7,0
12,8
2,9
SEITE 1 VON 3


同様の部品番号 - 74477030W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74477030 WURTH-74477030 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results

同様の説明 - 74477030W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744771147W WURTH-744771147W Datasheet
238Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
7490220121 WURTH-7490220121 Datasheet
200Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
74402900033 WURTH-74402900033 Datasheet
320Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
List of Unclassifed Man...
30-410 ETC-30-410 Datasheet
186Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749118215 WURTH-749118215 Datasheet
120Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
74407000018 WURTH-74407000018 Datasheet
121Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
749118115 WURTH-749118115 Datasheet
124Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
744761033A WURTH-744761033A Datasheet
133Kb / 1P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
74402800033 WURTH-74402800033 Datasheet
320Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
List of Unclassifed Man...
742792115 ETC2-742792115 Datasheet
148Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7490220122 WURTH-7490220122 Datasheet
216Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com