データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


SMA5101 データシート(Datasheet) 2 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号. SMA5101
部品情報  RF Double Balanced Mixer IC
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  http://www.ssdc-jp.com/eng/
Logo 

   
 2 page
background image
SMA5101
No. A1839-2/7
Recommended Operating Condition at Ta=25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
min
typ
max
Supply Voltage
VC1E1
1.236
V
VC2E1
1.236
V
VC1E2
1.236
V
VC2E2
1.236
V
Electrical Characteristics at Ta=25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
min
typ
max
Collector Cutoff Current
IC1B1O
VC1B1=5V
1
μA
IC2B1O
VC2B1=5V
1
μA
IC1B2O
VC1B2=5V
1
μA
IC2B2O
VC2B2=5V
1
μA
Emitter Cutoff Current
IE1B1O
VE1B1=1V
1
μA
IE2B1O
VE2B1=1V
1
μA
IE1B2O
VE1B2=1V
1
μA
IE2B2O
VE2B2=1V
1
μA
DC Current Gain
hFE1VC1E1=1V, IC1E1=3mA
20
120
hFE2VC2E1=1V, IC2E1=3mA
20
120
hFE3VC1E2=1V, IC1E2=3mA
20
120
hFE4VC2E2=1V, IC2E2=3mA
20
120
Conversion Gain *1
Gc
VCC=5V, ICC=6mA,
f(RF)=450MHz, f(LO)=500MHz,
P(RF)=--15dBm, P(LO)=--6dBm
--0.5
dB
Input Intercept Point *1
IIP3
VCC=5V, ICC=6mA,
f(RF1)=450MHz, f(RF2)=451MHz,
f(LO)=500MHz,
P(RF1)=P(RF2)=--15dBm, P(LO)=--6dBm
15
dBm
*1 : On evaluation board
Ordering Information
Device
Package
Shipping
memo
SMA5101-TL-H
MCPH6
3,000pcs./reel
Pb Free and Halogen Free
Measurement Circuit
0.1μF
0.1μF
0.1μF
0.1μF
10kΩ
Balun
Balun
Balun
IF
SMA5101
VB
VCC
LO
RF
IT15507




Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl