データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74LVC1G3157GW データシート(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74LVC1G3157GW
部品情報  2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVC1G3157GW データシート(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC1G3157GW Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVC1G3157GW Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVC1G3157GW Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC1G3157GW Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC1G3157GW Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC1G3157GW Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC1G3157GW Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC1G3157GW Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVC1G3157GW Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 26 page
background image
74LVC1G3157
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2012. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 5 — 6 December 2012
9 of 25
NXP Semiconductors
74LVC1G3157
2-channel analog multiplexer/demultiplexer
(1) Tamb = 125 C.
(2) Tamb =85 C.
(3) Tamb =25 C.
(4) Tamb = 40 C.
(1) Tamb = 125 C.
(2) Tamb =85 C.
(3) Tamb =25 C.
(4) Tamb = 40 C.
Fig 12. ON resistance as a function of input voltage;
VCC =2.7 V
Fig 13. ON resistance as a function of input voltage;
VCC =3.3 V
001aaa709
VI (V)
0
3.0
2.0
1.0
2.5
1.5
0.5
9
7
11
13
RON
(
Ω)
5
(1)
(2)
(3)
(4)
VI (V)
04
3
12
001aaa710
6
8
10
RON
(
Ω)
4
(1)
(2)
(3)
(4)
(1) Tamb = 125 C.
(2) Tamb =85 C.
(3) Tamb =25 C.
(4) Tamb = 40 C.
Fig 14. ON resistance as a function of input voltage; VCC =5.0 V
VI (V)
05
4
23
1
001aaa711
5
4
6
7
RON
(
Ω)
3
(2)
(4)
(1)
(3)


同様の部品番号 - 74LVC1G3157GW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G3157GW PHILIPS-74LVC1G3157GW Datasheet
133Kb / 22P
   2-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
Rev. 01-7 February 2005
74LVC1G3157GW NXP-74LVC1G3157GW Datasheet
121Kb / 22P
   2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 3-16 September 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G3157GW NEXPERIA-74LVC1G3157GW Datasheet
333Kb / 22P
   10 Ohm single-pole double-throw analog switch
Rev. 10 - 13 April 2023
74LVC1G3157GW-Q100 NEXPERIA-74LVC1G3157GW-Q100 Datasheet
280Kb / 18P
   2-channel analog multiplexer/demultiplexer
More results

同様の説明 - 74LVC1G3157GW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVC2G53 HITACHI-HD74ALVC2G53 Datasheet
115Kb / 14P
   2-channel Analog Multiplexer Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G53 NXP-74LVC1G53 Datasheet
130Kb / 22P
   2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 03-29 August 2007
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV2GT53A RENESAS-HD74LV2GT53A Datasheet
95Kb / 10P
   2-channel Analog Multiplexer / Demultiplexer
HD74LV1GW53A RENESAS-HD74LV1GW53A_06 Datasheet
101Kb / 7P
   2-channel Analog Multiplexer / Demultiplexer
HD74LVC1G53 RENESAS-HD74LVC1G53 Datasheet
2Mb / 13P
   2-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LVX4051F TOSHIBA-TC74LVX4051F_08 Datasheet
269Kb / 13P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer , Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer , Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV2G53A RENESAS-HD74LV2G53A Datasheet
99Kb / 12P
   2-channel Analog Multiplexer / Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G3157 PHILIPS-74LVC1G3157 Datasheet
133Kb / 22P
   2-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
Rev. 01-7 February 2005
74LVC2G53 PHILIPS-74LVC2G53 Datasheet
139Kb / 24P
   2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 02-31 March 2006
74LVC2G53 NXP-74LVC2G53 Datasheet
144Kb / 23P
   2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 05-18 June 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G53-Q100 NEXPERIA-74LVC1G53-Q100 Datasheet
282Kb / 19P
   2-channel analog multiplexer/demultiplexer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com