データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD1392KD データシート(PDF) 6 Page - Analog Devices

部品番号 AD1392KD
部品情報  16-Bit 500 kHz Sampling ADC
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1392KD データシート(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD1392KD Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD1392KD Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD1392KD Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1392KD Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1392KD Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1392KD Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1392KD Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1392KD Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD1392KD Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
–6–
REV. A


同様の部品番号 - AD1392KD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microchip Technology
AD13 MICROCHIP-AD13 Datasheet
3Mb / 416P
   16-Bit General Purpose Microcontrollers with 256-Kbyte Flash and 16-Kbyte RAM in Low Pin Count Packages
2016-2018
logo
List of Unclassifed Man...
AD130 ETC1-AD130 Datasheet
329Kb / 4P
   GERMANIUM POWER TRANSISTORS
AD131 ETC1-AD131 Datasheet
329Kb / 4P
   GERMANIUM POWER TRANSISTORS
logo
HANAMICRON
AD1315 HANAMICRON-AD1315 Datasheet
247Kb / 8P
   High Speed Active Load with Inhibit Mode
AD1315KZ HANAMICRON-AD1315KZ Datasheet
247Kb / 8P
   High Speed Active Load with Inhibit Mode
More results

同様の説明 - AD1392KD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD1385 AD-AD1385 Datasheet
348Kb / 20P
   16-Bit 500 kHz Wide Temperature Range Sampling ADC
REV. 0
logo
Linear Technology
LTC1605ACG LINER-LTC1605ACG Datasheet
339Kb / 16P
   16-Bit, 100ksps, Sampling ADC
LTC1605 LINER-LTC1605 Datasheet
490Kb / 16P
   16-Bit, 100ksps, Sampling ADC
LTC1605 LINER-LTC1605_15 Datasheet
339Kb / 16P
   16-Bit, 100ksps, Sampling ADC
logo
NXP Semiconductors
UDA1361TS PHILIPS-UDA1361TS Datasheet
97Kb / 20P
   96 kHz sampling 24-bit stereo audio ADC
2001 Jan 17
logo
Analog Devices
AD7870A AD-AD7870A Datasheet
250Kb / 12P
   LC2MOS Complete, 12-Bit, 100 kHz , Sampling ADC
REV. 0
logo
NXP Semiconductors
UDA1361TS PHILIPS-UDA1361TS_15 Datasheet
143Kb / 18P
   96 kHz sampling 24-bit stereo audio ADC
2002 Nov 25
logo
Analog Devices
AD7654 AD-AD7654_15 Datasheet
520Kb / 27P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR Dual, 2-Channel, Simultaneous Sampling ADC
REV. C
AD7654 AD-AD7654_17 Datasheet
473Kb / 28P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR Dual, 2-Channel, Simultaneous Sampling ADC
AD7654ASTZ AD-AD7654ASTZ Datasheet
548Kb / 28P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR짰 Dual, 2-Channel, Simultaneous Sampling ADC
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com