データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

744873101 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 744873101
部品情報  POWER-CHOKE WE-DD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744873101 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744873101 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744873101 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744873101 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
Amm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
Eigenschaften / properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität (je Wicklg.) /
inductance (each wdg.)
DC-Widerstand (je Wicklg.) /
DC-resistance (each wdg.)
DC-Widerstand (je Wicklg.) /
DC-resistance (each wdg.)
Nennstrom (je Wicklg.)
(1) /
rated Current (each wdg.)
(1)
Sättigungsstrom (je Wicklg.) /
saturation current (each wdg.)
Eigenres.-Frequenz
(2) /
self-res.-frequency
(2)
Nennspannung /
rated voltage
(1)
both windings driven by rated current will occur
∆T /
(2)
both windings in parallel /
Stromfluss durch beide Wicklungen verursachen
∆T
beide Wicklungen parallel
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Ferrit/ ferrite
Betriebstemp. / operating temperature:
-40°C - + 125°C
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
OO
09-11-01
Name
Datum / date
Isat
A
MHz
ΔT = 40 K
typ.
m
Ω
typ.
2,20
typ.
max.
m
Ω
235,0
1,38
A
@ 20°C
4,40
RDC1,2 max
ΔL/Lo = -10%
IN1,IN2
@ 20°C
RDC1,2 typ
SRF
µH
L1,L2
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
100 kHz / 5mA
100,0
Artikelnummer / part number :
744873101
DOPPELDROSSEL WE-DD
POWER-CHOKE WE-DD
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 W aldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2009-11-01
max.
Testbedingungen /
test conditions
255,0
±20%
2 SFHW; 180°C
Kunde / customer :
UL-File Number:
E174837
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
Basismaterial / base material:
GMC Metrahit 27I für/for RDC
...............................................
............................................
Würth Elektronik
................................................................................
Draht / wire:
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
G Eigenschaften / general specifications:
E Testbedingungen / test conditions:
HP E4991A für/for SRF
WK 3260B für/for L und/and IDC
D Prüfgeräte / test equipment:
max.
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
http://www.we-online.de
Datum / date
Typ XL
Änderung / modification
Version 1
12,5 max.
7,3 ± 0,5
8,5 max.
4,9 ± 0,2
1,5 ± 0,2
V
80,0
UDC
..................................................................................
1
2
4
L1
3
L2
Start
Finish
[ mm ]
1,0
3,85
6,1
13,8
3,85
2,5
A
B
C
D
E
12
43
A
SEITE 1 VON 3


同様の部品番号 - 744873101

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744873100 WURTH-744873100 Datasheet
122Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
More results

同様の説明 - 744873101

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744878006 WURTH-744878006 Datasheet
148Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744874001 WURTH-744874001 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744874003 WURTH-744874003 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744874100 WURTH-744874100 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744870004 WURTH-744870004 Datasheet
133Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744870100 WURTH-744870100 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744870221 WURTH-744870221 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
7448700015 WURTH-7448700015 Datasheet
90Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
7448709330 WURTH-7448709330 Datasheet
52Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744878100 WURTH-744878100 Datasheet
150Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744877008 WURTH-744877008 Datasheet
162Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com