データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DTL9604 データシート(PDF) 7 Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd

部品番号 DTL9604
部品情報  N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DINTEK [DinTek Semiconductor Co,.Ltd]
ホームページ  http://www.daysemi.jp/
Logo DINTEK - DinTek Semiconductor Co,.Ltd

DTL9604 データシート(HTML) 7 Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd

  DTL9604 Datasheet HTML 1Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTL9604 Datasheet HTML 2Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTL9604 Datasheet HTML 3Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTL9604 Datasheet HTML 4Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTL9604 Datasheet HTML 5Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTL9604 Datasheet HTML 6Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTL9604 Datasheet HTML 7Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd DTL9604 Datasheet HTML 8Page - DinTek Semiconductor Co,.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
1
TO-220AB
Notes
* M = 1.32 mm to 1.62 mm (dimension including protrusion)
Heatsink hole for HVM
M*
3
2
1
Ø P
A
F
J(1)
b(1)
e(1)
e
E
b
C
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
4.25
4.65
0.167
0.183
b
0.69
1.01
0.027
0.040
b(1)
1.20
1.73
0.047
0.068
c
0.36
0.61
0.014
0.024
D
14.85
15.49
0.585
0.610
E
10.04
10.51
0.395
0.414
e
2.41
2.67
0.095
0.105
e(1)
4.88
5.28
0.192
0.208
F
1.14
1.40
0.045
0.055
H(1)
6.09
6.48
0.240
0.255
J(1)
2.41
2.92
0.095
0.115
L
13.35
14.02
0.526
0.552
L(1)
3.32
3.82
0.131
0.150
Ø P
3.54
3.94
0.139
0.155
Q
2.60
3.00
0.102
0.118
ECN: X12-0208-Rev. N, 08-Oct-12
DWG: 5471
Package Information


同様の部品番号 - DTL9604

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET Low Qg for High Efficiency
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
DTL9604 DOINGTER-DTL9604 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604_13 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET Low Qg for High Efficiency
More results

同様の説明 - DTL9604

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7478DP VISHAY-SI7478DP Datasheet
231Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Nov-05
2N7000KL VISHAY-2N7000KL Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
logo
Bruckewell Technology L...
MSD20N06 BWTECH-MSD20N06 Datasheet
566Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
MSD30N06 BWTECH-MSD30N06 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR664DP VISHAY-SIR664DP Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
logo
Analog Power
AM110N06-08FP ANALOGPOWER-AM110N06-08FP Datasheet
577Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM2362N ANALOGPOWER-AM2362N Datasheet
311Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM50020EL VISHAY-SUM50020EL Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-15
SIS862DN VISHAY-SIS862DN Datasheet
565Kb / 13P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-May-13
logo
Analog Power
AM7960N ANALOGPOWER-AM7960N Datasheet
310Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com