データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BA00DD0WTE2 データシート(PDF) 6 Page - Rohm

部品番号 BA00DD0WTE2
部品情報  2A/1A Variable Output
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA00DD0WTE2 データシート(HTML) 6 Page - Rohm

Back Button BA00DD0WTE2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BA00DD0WTE2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BA00DD0WTE2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BA00DD0WTE2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BA00DD0WTE2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BA00DD0WTE2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BA00DD0WTE2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BA00DD0WTE2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BA00DD0WTE2 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
6/22
Datasheet
Datasheet
BD60A00NUX
BD60A60NUX
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
TSZ02201-0G3G0C200320-1-2
27.SEP.2012 Rev.001
●Main characteristics examples- continued
PWM 20kHz Duty 50%
VOUT
LED current
PWM
100mV/div
40µs/div
VOUT
LED current
PWM
PWM 20kHz Duty 1%
100mV/div
200ns/div


同様の部品番号 - BA00DD0WTE2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA00DD0WT ROHM-BA00DD0WT Datasheet
353Kb / 10P
   Standard Variable Output LDO Regulators
BA00DD0WT-E2 ROHM-BA00DD0WT-E2 Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0WT-TR ROHM-BA00DD0WT-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0WT-V5 ROHM-BA00DD0WT-V5 Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
More results

同様の説明 - BA00DD0WTE2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA00CC0WHFP-TR ROHM-BA00CC0WHFP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BD00C0AWFP-E2 ROHM-BD00C0AWFP-E2 Datasheet
827Kb / 21P
   1A Variable Output LDO Regulators
BD00HC0WEFJ ROHM-BD00HC0WEFJ_13 Datasheet
513Kb / 20P
   1A Variable Output LDO Regulator
BD00D0AWHFP ROHM-BD00D0AWHFP_11 Datasheet
357Kb / 12P
   2A Standard Variable Output LDO Regulator
BA033CC0WFP-E2 ROHM-BA033CC0WFP-E2 Datasheet
499Kb / 23P
   2A/1A Fixed Output LDO Regulators
BA50BC0FP-E2 ROHM-BA50BC0FP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD00C0AWFP ROHM-BD00C0AWFP Datasheet
391Kb / 12P
   1A Standard Variable Output LDO Regulators
BD00IC0WEFJ ROHM-BD00IC0WEFJ Datasheet
517Kb / 26P
   1A Variable Fixed Output LDO Regulators
BA00BC0WFP-E2 ROHM-BA00BC0WFP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com