データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KMOC3012S データシート(PDF) 4 Page - COSMO Electronics Corporation

部品番号 KMOC3012S
部品情報  Non Zero Crossing Optoisolators TRIAC
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
ホームページ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KMOC3012S データシート(HTML) 4 Page - COSMO Electronics Corporation

  KMOC3012S Datasheet HTML 1Page - COSMO  Electronics Corporation KMOC3012S Datasheet HTML 2Page - COSMO  Electronics Corporation KMOC3012S Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation KMOC3012S Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation KMOC3012S Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation KMOC3012S Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
PRODUCT
SPECIFICATION
DATE:02/02/2012
NO.61P48001
cosmo
ELECTRONICS CORPORATION
Photocoupler:
KMOC3012S
SHEET 4 OF 6
REV.
3
Fig.1 Forward Current vs.
Ambient Temperature
Fig.2 On-State Voltage vs.
Ambient Temperature
-40
0
25
50
75
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
20
30
40
50
60
-40
0
-25
0
25
50
75
100
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
Ambient Temperature Ta(℃)
Ambient Temperature Ta(℃)
Fig.3 On-State R.M.S. Current
vs. Ambient Temperature
Fig.4 Holding Current vs.
Ambient Temperature
-40
0
25
50
75
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
40
60
80
100
120
-40
0
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
-25
0
25
50
75
100
Ambient Temperature Ta(℃)
Ambient Temperature Ta(℃)
Fig.5 Peak Forward Current
vs. Duty Ratio
Fig.6 Forward Current
vs. Forward Voltage
Pulse width <=100us
1000
10
100
10
10
-3
-2
10
-1
10000
C
Ta=25°
1
0°C
50
1.0
2
1
00.5
10
5
20
3.0
2.0
1.5
2.5
-25°C
100
200
500
Ta=75°C
50°C
25°C
Duty Ratio
Forward Voltage VF(V)


同様の部品番号 - KMOC3012S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
COSMO Electronics Corp...
KMOC3012S COSMO-KMOC3012S Datasheet
254Kb / 10P
   4PIN ZERO-CROSS TRIAC DRIVER PHOTOCOUPLER
More results

同様の説明 - KMOC3012S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
COSMO Electronics Corp...
KMOC3041S COSMO-KMOC3041S Datasheet
85Kb / 6P
   Zero Crossing Optoisolators TRIAC
KMOC3042 COSMO-KMOC3042_11 Datasheet
87Kb / 6P
   Zero Crossing Optoisolators TRIAC
KMOC3043S COSMO-KMOC3043S Datasheet
85Kb / 6P
   Zero Crossing Optoisolators TRIAC
KMOC3051 COSMO-KMOC3051_11 Datasheet
85Kb / 6P
   Zero Crossing Optoisolators TRIAC
KMOC3062H COSMO-KMOC3062H Datasheet
88Kb / 6P
   Zero Crossing Optoisolators TRIAC
KMOC3011S COSMO-KMOC3011S Datasheet
76Kb / 6P
   Zero Crossing Optoisolators TRIAC
KMOC3082S COSMO-KMOC3082S Datasheet
85Kb / 6P
   Zero Crossing Optoisolators TRIAC
KMOC3081S COSMO-KMOC3081S Datasheet
85Kb / 6P
   Zero Crossing Optoisolators TRIAC
KMOC3041 COSMO-KMOC3041_11 Datasheet
87Kb / 6P
   Zero Crossing Optoisolators TRIAC
KMOC3051H COSMO-KMOC3051H Datasheet
86Kb / 6P
   Zero Crossing Optoisolators TRIAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com