データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74479775147 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 74479775147
部品情報  SMD-power inductance WE-PMI
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

74479775147 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  74479775147 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74479775147 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74479775147 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74479775147 Datasheet HTML 4Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Bezeichnung :
description :
Größe / size 0805
A
2,0 ± 0,2
mm
B
1,2 ± 0,2
mm
C
1,0 ± 0,2
mm
D
0,5 ± 0,3
mm
@@FRM 1 @@
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
Güte Q /
Q factor
DC-Widerstand /
DC-resistance
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
Nennstrom /
rated current
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom /
saturation current
33%
+20°C
Ferrit / ferrite
Ddi
Version 2
11-02-24
Ddi
Version 1
11-01-26
Name
Änderung / modification
Datum / date
1 MHz
1 MHz
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Agilent E4991 A für/for L und/and Q und/and SRF
| L/L|=30%
fres
min.
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
typ.
WK3260B für/for I
sat
D Prüfgeräte / test equipment:
650
typ.
±20%
0,47
mA
Q
15
µH
Umgebungstemperatur / temperature:
Agilent 6032 für/for I
DC
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
1300
T=40 K
IDC
mA
Umgebungstemp. / ambient temperature:-40°C - + 85°C
Kontrolliert / approved
..................................................................................
Würth Elektronik
G Eigenschaften / general specifications:
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
Isat
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
E Testbedingungen / test conditions:
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2011-01-26
MHz
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Testbedingungen /
test conditions
Kunde / customer
Kunde / customer :
74479775147
SMD-Powerinduktivität WE-PMI
SMD-power inductance WE-PMI
Artikelnummer / part number :
GMC Metrahit 27i für/for R
DC
L
Basismaterial / base material:
130
http://www.we-online.com
±25%
@ 20°C
RDC
75
mΩ
min.
Freigabe erteilt / general release:
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
..................................................................................
..................................................................................
T=20 K
IDC
1100
mA
typ.
SEITE 1 VON 4


同様の部品番号 - 74479775147

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74479775147A WURTH-74479775147A Datasheet
406Kb / 4P
   SMD-power inductance WE-PMI
More results

同様の説明 - 74479775147

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74479775210 WURTH-74479775210 Datasheet
202Kb / 4P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479887310 WURTH-74479887310 Datasheet
131Kb / 3P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479787247 WURTH-74479787247 Datasheet
213Kb / 4P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479775147A WURTH-74479775147A Datasheet
406Kb / 4P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479763210 WURTH-74479763210 Datasheet
679Kb / 4P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479887210 WURTH-74479887210 Datasheet
131Kb / 3P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479887222 WURTH-74479887222 Datasheet
131Kb / 3P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479887247 WURTH-74479887247 Datasheet
131Kb / 3P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479776222 WURTH-74479776222 Datasheet
412Kb / 4P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479787147A WURTH-74479787147A Datasheet
564Kb / 4P
   SMD-power inductance WE-PMI
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com