データシートサーチシステム |
|
74479775147A データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
|
74479775147A データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
1 / 4 page Bezeichnung : description : Größe / size 0805 A 2,0 ± 0,2 mm B 1,25 ± 0,2 mm C 0,9 ± 0,1 mm D 0,5 ± 0,2 mm @@FRM 1@@ Eigenschaften / properties Wert / value Einheit / unit tol. Induktivität / inductance Güte Q / Q factor DC-Widerstand / DC-resistance Eigenres.-Frequenz / self-res.-fequency Nennstrom / rated current Nennstrom / rated current Sättigungsstrom / saturation current 33% +20°C Ferrit / ferrite Ddi Version 1 11-04-19 Name Änderung / modification Datum / date 1 MHz 1 MHz Luftfeuchtigkeit / humidity: Agilent E4991 A für/for L und/and Q und/and SRF | L/L|=30% fres min. Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C typ. WK3260B für/for I sat D Prüfgeräte / test equipment: 1000 typ. ±20% 0,47 mA Q 10 µH Umgebungstemperatur / temperature: Agilent 6032 für/for I DC D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 Geprüft / checked 1400 T=40 K IDC mA Umgebungstemp. / ambient temperature:-40°C - + 85°C Kontrolliert / approved .................................................................................. Würth Elektronik G Eigenschaften / general specifications: A Mechanische Abmessungen / dimensions: Isat C Lötpad / soldering spec.: B Elektrische Eigenschaften / electrical properties: E Testbedingungen / test conditions: F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals: Spezifikation für Freigabe / specification for release DATUM / DATE : 2011-04-19 MHz Datum / date .................................................................................. Unterschrift / signature Testbedingungen / test conditions Kunde / customer Kunde / customer : 74479775147A SMD-Powerinduktivität WE-PMI SMD-power inductance WE-PMI Artikelnummer / part number : GMC Metrahit 27i für/for R DC L Basismaterial / base material: 130 http://www.we-online.com ±25% @ 20°C RDC 100 mΩ min. Freigabe erteilt / general release: It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions. Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG .................................................................................. .................................................................................. T=20 K IDC 1100 mA typ. SEITE 1 VON 4 |
同様の部品番号 - 74479775147A |
|
同様の説明 - 74479775147A |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |