データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

7447713047 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 7447713047
部品情報  POWER INDUCTOR WE-PD 1030
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7447713047 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7447713047 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447713047 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447713047 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
Eigenschaften / properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated Current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Ferrit/ ferrite
ALa
11-02-17
Name
Datum / date
Isat
A
fres
MHz
∆T = 40 K
typ.
typ.
6
typ.
4
A
∆L/L < 10%
4,7
IR
mΩ
@ 20°C
mΩ
7447713047
SPEICHERDROSSEL WE-PD 1030
POWER INDUCTOR WE-PD 1030
µH
RDC max
L
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
100 kHz / 1mA
RDC typ
26
Artikelnummer / part number :
Endoberfläche / finishing electrode:
Cu/Ni/Sn
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - +85°C
42
@ 20°C
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2011-02-17
max.
Testbedingungen /
test conditions
31
+/-30%
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer :
http://www.we-online.de
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
E Testbedingungen / test conditions:
GMC Metrahit 27I für/for R
DC
Agilent E4991A für/for SRF
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Würth Elektronik
..................................................................................
10,0 ± 0,3
It is recommended that the temperature of the part does
max.
Kunde / customer
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Agilent N5776A für/for I
DC;
WAYNE KERR 3260B für/for L
0; I
SAT
D Prüfgeräte / test equipment:
@ 20°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
G Eigenschaften / general specifications:
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - +125°C
...............................................
............................................
Basismaterial / base material:
Draht / wire:
Class H
3,0 max
10,0 ± 0,5
3,0 ± 0,1
7,7 ± 0,3
1030
Änderung / modification
Version 1
[mm]
SEITE 1 VON 3


同様の部品番号 - 7447713047

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74477130 WURTH-74477130 Datasheet
166Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447713015 WURTH-7447713015 Datasheet
249Kb / 3P
   POWER INDUCTOR WE-PD 1030
7447713022 WURTH-7447713022 Datasheet
249Kb / 3P
   POWER INDUCTOR WE-PD 1030
7447713033 WURTH-7447713033 Datasheet
249Kb / 3P
   POWER INDUCTOR WE-PD 1030
7447713082 WURTH-7447713082 Datasheet
249Kb / 3P
   POWER INDUCTOR WE-PD 1030
More results

同様の説明 - 7447713047

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447713015 WURTH-7447713015 Datasheet
249Kb / 3P
   POWER INDUCTOR WE-PD 1030
7447713100 WURTH-7447713100 Datasheet
248Kb / 3P
   POWER INDUCTOR WE-PD 1030
7447713151 WURTH-7447713151 Datasheet
249Kb / 3P
   POWER INDUCTOR WE-PD 1030
7447713330 WURTH-7447713330 Datasheet
249Kb / 3P
   POWER INDUCTOR WE-PD 1030
7447713082 WURTH-7447713082 Datasheet
249Kb / 3P
   POWER INDUCTOR WE-PD 1030
7447713820 WURTH-7447713820 Datasheet
249Kb / 3P
   POWER INDUCTOR WE-PD 1030
7447713022 WURTH-7447713022 Datasheet
249Kb / 3P
   POWER INDUCTOR WE-PD 1030
7447713470 WURTH-7447713470 Datasheet
249Kb / 3P
   POWER INDUCTOR WE-PD 1030
7447713680 WURTH-7447713680 Datasheet
249Kb / 3P
   POWER INDUCTOR WE-PD 1030
7447713101 WURTH-7447713101 Datasheet
249Kb / 3P
   POWER INDUCTOR WE-PD 1030
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com