データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

7447715002 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 7447715002
部品情報  POWER-CHOKE WE-PD
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7447715002 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7447715002 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447715002 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447715002 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447715002 Datasheet HTML 4Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
Amm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
Start of winding
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
100% Sn
OO
08-11-01
Name
Datum / date
5 ± 0,2
A
typ.
GMC 27i für/for R
DC
..............................................................................
Unterschrift / signature
UL-File Number:
E174837
Testbedingungen /
test conditions
RDC max
∆T=40 K
@ 20°C
|∆L/L|<10%
100 kHz / 5mA
@ 20°C
µH
m
Ω
( It is recommended that the temperature of the part does
Version 1
Typ LS
4,5 max.
12,0 ± 0,3
12,0 ± 0,3
8,5
SFT-EI / AIWJ
Ferrit/ferrite
Betriebstemp. / operating temperature:
-40°C - +125°C
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Wayne Kerr 3260B für/for L und/and I
SAT
8,0 ± 0,3
L
RDC typ
IDC
SRF
Isat
2,50
@ 20°C
http://www.we-online.com
Datum / date
not exceed 125°C under worst case operating conditions. )
m
Ω
11,0
max.
6,80
Draht / wire:
Kunde / customer :
SPEICHERDROSSEL WE-PD
POWER-CHOKE WE-PD
Artikelnummer / part number :
HP 34401 A für/for I
DC
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2008-11-01
±30%
typ.
A
MHz
7447715002
8,50
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - +85°C
Basismaterial / base material:
Endoberfläche / finishing electrode:
max.
50,0
typ.
G Eigenschaften / general specifications :
D Prüfgeräte / test equipment :
E Testbedingungen / test conditions :
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
Würth Elektronik
........................................................................
...............................................
..................................................
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
Änderung / modification
Lagertemperatur / storage temperature:
-20°C - +60°C
5,4
2,9
7,0
12,8
2,9
[mm]
A
C
D
B
E
MARKING
SEITE 1 VON 4


同様の部品番号 - 7447715002

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447715001 WURTH-7447715001 Datasheet
132Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715003 WURTH-7447715003 Datasheet
131Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715004 WURTH-7447715004 Datasheet
130Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715006 WURTH-7447715006 Datasheet
130Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results

同様の説明 - 7447715002

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447709002 WURTH-7447709002 Datasheet
189Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715180 WURTH-7447715180 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715330 WURTH-7447715330 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715470 WURTH-7447715470 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715906 WURTH-7447715906 Datasheet
122Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779003 WURTH-7447779003 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779004 WURTH-7447779004 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447785133 WURTH-7447785133 Datasheet
598Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447789147W WURTH-7447789147W Datasheet
279Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770282 WURTH-744770282 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770222 WURTH-744770222 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com