データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

0001.2705.11 データシート(PDF) 3 Page - Schurter Inc.

部品番号 0001.2705.11
部品情報  Surface Mount Fuse
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SCHURTER [Schurter Inc.]
ホームページ  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0001.2705.11 データシート(HTML) 3 Page - Schurter Inc.

  0001.2705.11 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. 0001.2705.11 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. 0001.2705.11 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image

Non resettable fuses
SMD-SPT
www.schurter.com/pg0_2
Fuses
Time-Current-Curves
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000
100000
1
10
≤ 0.8 A
1 – 3.15 A
4 – 10 A
_> 12.5 A
Multiple of Rated Current In
 
Thespecifications,descriptionsandillustrationsindicatedinthisdocumentarebasedon
currentinformation.Allcontentissubjecttomodificationsandamendments.


同様の部品番号 - 0001.2705.11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schurter Inc.
0001.2705.11 SCHURTER-0001.2705.11 Datasheet
370Kb / 3P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Time-Lag T, H, 250 VAC, UL: 115 V - 300 VDC
0001.2705.11 SCHURTER-0001.2705.11 Datasheet
457Kb / 3P
   Surface Mount Fuse
More results

同様の説明 - 0001.2705.11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
CT06V5TR20 ETC-CT06V5TR20 Datasheet
356Kb / 6P
   Surface Mount Fuse
logo
NIC-Components Corp.
NFVC-H NIC-NFVC-H Datasheet
102Kb / 4P
   Surface Mount Fuse
NFCC_NFHC NIC-NFCC_NFHC Datasheet
96Kb / 5P
   Surface Mount Fuse
NFCC-NFHC NIC-NFCC-NFHC Datasheet
102Kb / 5P
   Surface Mount Fuse
NFSC NIC-NFSC Datasheet
95Kb / 3P
   Surface Mount Fuse
NFVC NIC-NFVC Datasheet
102Kb / 4P
   Surface Mount Fuse
NFVC-S NIC-NFVC-S Datasheet
225Kb / 4P
   Surface Mount Fuse
logo
Schurter Inc.
0001.2706.11 SCHURTER-0001.2706.11 Datasheet
457Kb / 3P
   Surface Mount Fuse
logo
Littelfuse
0242.050HAT1 LITTELFUSE-0242.050HAT1 Datasheet
488Kb / 1P
   BARRIER FUSE SURFACE MOUNT
logo
Schurter Inc.
FUSEKITUMT-H SCHURTER-FUSEKITUMT-H Datasheet
165Kb / 2P
   Fuse Kit Surface Mount Fuse UMT-H
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com