データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

7447789112 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 7447789112
部品情報  POWER-CHOKE WE-PD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7447789112 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7447789112 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447789112 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447789112 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
@@FRM 1@@
= Start of winding
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom/
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
100% Sn
SSt
06-01-10
MST
04-10-11
SST
04-07-28
SST
04-04-21
SST
04-04-08
Name
Datum / date
max.
typ.
typ.
0,098
Isat
T=40 K
IDC
1,73
1,5 ± 0,3
1,5 ± 0,2
1 kHz / 0,25V
@ 20°C
L
12,0
RDC typ
0,076
µH
± 20%
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
7447789112
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
4,0 ± 0,3
Draht / wire:
2SFBW; 155°
Kunde / customer :
SPEICHERDROSSEL WE-PD
POWER-CHOKE WE-PD
Artikelnummer / part number :
.............................................
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2006-01-10
max.
A
Testbedingungen /
test conditions
1,90
typ.
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
22,00
SRF
Basismaterial / base material:
Endoberfläche / finishing electrode:
D Prüfgeräte / test equipment :
E Testbedingungen / test conditions :
HP 4274 A für/for L und/and Q
MHz
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
G Eigenschaften / general specifications :
Ferrit/ferrite
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
C Lötpad / soldering spec.:
A
| L/L|<10%
RDC max
@ 20°C
HP 34401 A für/for I
DC und/and RDC
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
Anbindung an Elektrode / soldering wire to plating:
Betriebstemp. / operating temperature:
-40°C - + 125°C
It is recommended that the temperature of the part does
Sn/Ag/Cu - 96.5/3.0/0.5%
Würth Elektronik
..................................................................................
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
3,2 ± 0,3
7,3 ± 0,3
Typ S
Version 5
Änderung / modification
Version 1
Version 2
Version 3
Version 4
http://www.we-online.de
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
...................................................
1,7
2,0
4,0
8,0
2,0
[ mm ]
A
Marking
B
C
D
E
A
LF
SEITE 1 VON 3


同様の部品番号 - 7447789112

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447789115 WURTH-7447789115 Datasheet
127Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447789118 WURTH-7447789118 Datasheet
127Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results

同様の説明 - 7447789112

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447709002 WURTH-7447709002 Datasheet
189Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715180 WURTH-7447715180 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715330 WURTH-7447715330 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715470 WURTH-7447715470 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715906 WURTH-7447715906 Datasheet
122Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779003 WURTH-7447779003 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779004 WURTH-7447779004 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447785133 WURTH-7447785133 Datasheet
598Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447789147W WURTH-7447789147W Datasheet
279Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770282 WURTH-744770282 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770222 WURTH-744770222 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com