データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MMSF4N01HD データシート(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

部品番号 MMSF4N01HD
部品情報  TMOS MOSFET 5.8 AMPERES 20 VOLTS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MMSF4N01HD データシート(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

Back Button MMSF4N01HD Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MMSF4N01HD Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MMSF4N01HD Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MMSF4N01HD Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MMSF4N01HD Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MMSF4N01HD Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MMSF4N01HD Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MMSF4N01HD Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MMSF4N01HD Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
MMSF4N01HD
7
Motorola TMOS Power MOSFET Transistor Device Data
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Figure 13. Thermal Response
Figure 14. Diode Reverse Recovery Waveform
di/dt
trr
ta
tp
IS
0.25 IS
TIME
IS
tb
t, TIME (s)
1
0.1
0.01
D = 0.5
SINGLE PULSE
1.0E–05
1.0E–04
1.0E–03
1.0E–02
1.0E–01
1.0E+00
1.0E+01
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
1.0E+02
1.0E+03
0.001
10
0.0022
0.0210
0.2587
0.7023
0.6863
108.44 F
3.1413 F
0.3517 F
0.0207 F
0.0020 F
Chip
Ambient
Normalized to
θja at 10s.


同様の部品番号 - MMSF4N01HD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MMSF4N01HD ONSEMI-MMSF4N01HD Datasheet
257Kb / 12P
   N?묬hannel Power MOSFET
Sep, 2004 ??Rev. XXX
MMSF4N01HDR2 ONSEMI-MMSF4N01HDR2 Datasheet
257Kb / 12P
   N?묬hannel Power MOSFET
Sep, 2004 ??Rev. XXX
More results

同様の説明 - MMSF4N01HD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MMDF4N01HD MOTOROLA-MMDF4N01HD Datasheet
281Kb / 10P
   DUAL TMOS POWER MOSFET 4.0 AMPERES 20 VOLTS
MMDF6N02HD MOTOROLA-MMDF6N02HD Datasheet
193Kb / 10P
   DUAL TMOS POWER MOSFET 6.0 AMPERES 20 VOLTS
MMDF7N02Z MOTOROLA-MMDF7N02Z Datasheet
190Kb / 10P
   DUAL TMOS POWER MOSFET 7.0 AMPERES 20 VOLTS
MMSF3205 MOTOROLA-MMSF3205 Datasheet
106Kb / 6P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 11 AMPERES 20 VOLTS
MMSF5N02HD MOTOROLA-MMSF5N02HD Datasheet
293Kb / 10P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 5.0 AMPERES 20 VOLTS
MMDF3207 MOTOROLA-MMDF3207 Datasheet
84Kb / 4P
   DUAL TMOS POWER MOSFET 7.8 AMPERES 20 VOLTS
MMSF2P02E MOTOROLA-MMSF2P02E Datasheet
266Kb / 8P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 2.5 AMPERES 20 VOLTS
MMSF5P02HD MOTOROLA-MMSF5P02HD Datasheet
208Kb / 12P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 8.7 AMPERES 20 VOLTS
MMDF3200Z MOTOROLA-MMDF3200Z Datasheet
86Kb / 4P
   DUAL TMOS POWER MOSFET 11.5 AMPERES 20 VOLTS
MMDF3N02HD MOTOROLA-MMDF3N02HD Datasheet
297Kb / 10P
   DUAL TMOS POWER MOSFET 3.0 AMPERES 20 VOLTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com