データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74F537SC データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 74F537SC
部品情報  1-of-10 Decoder with 3-STATE Outputs
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74F537SC データシート(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  74F537SC Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74F537SC Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74F537SC Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74F537SC Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74F537SC Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74F537SC Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74F537SC Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
5
www.fairchildsemi.com
AC Electrical Characteristics
Symbol
Parameter
TA = +25°CTA = 0°C to +70°C
Units
VCC = +5.0V
VCC = +5.0V
CL = 50 pF
CL = 50 pF
Min
Typ
Max
Min
Max
tPLH
Propagation Delay
6.0
11.0
16.0
6.0
17.0
ns
tPHL
An to On
4.0
7.5
11.0
4.0
12.0
tPLH
Propagation Delay
5.0
8.5
14.5
5.0
15.5
tPHL
E1 to On
4.0
6.5
9.0
4.0
10.0
tPLH
Propagation Delay
6.0
11.0
16.0
6.0
17.0
ns
tPHL
E2 to On
5.0
10.0
14.0
5.0
15.0
tPLH
Propagation Delay
6.0
11.5
18.0
6.0
20.0
tPHL
P to On
6.0
11.0
16.0
6.0
17.0
tPZH
Output Enable Time
3.0
5.5
10.5
3.0
11.5
ns
tPZL
OE to On
5.0
9.0
13.0
5.0
14.0
tPHZ
Output Disable Time
2.0
4.0
6.0
2.0
7.0
tPLZ
OE to On
3.0
5.0
7.0
3.0
8.0


同様の部品番号 - 74F537SC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74F537 PHILIPS-74F537 Datasheet
52Kb / 5P
   1-of-10 decoder 3-State
1989 Jan 20
More results

同様の説明 - 74F537SC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
74F538 FAIRCHILD-74F538 Datasheet
63Kb / 7P
   1-of-8 Decoder with 3-STATE Outputs
logo
NXP Semiconductors
74F537 PHILIPS-74F537 Datasheet
52Kb / 5P
   1-of-10 decoder 3-State
1989 Jan 20
logo
Fairchild Semiconductor
74F539 FAIRCHILD-74F539 Datasheet
51Kb / 6P
   Dual 1-of-4 Decoder with 3-STATE Outputs
logo
Motorola, Inc
MC5474F539 MOTOROLA-MC5474F539 Datasheet
83Kb / 3P
   DUAL 1-OF-4 DECODER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Renesas Technology Corp
HD74AC538 RENESAS-HD74AC538 Datasheet
234Kb / 10P
   1-of-8 Decoder with 3-State Output
Jul.16.2004
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC538 HITACHI-HD74AC538 Datasheet
68Kb / 10P
   1-of-8 Decoder with 3-State Output
logo
NXP Semiconductors
74F538 PHILIPS-74F538 Datasheet
85Kb / 10P
   1-of -8 decoder 3-state
1989 Apr 06
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC539 HITACHI-HD74AC539 Datasheet
60Kb / 10P
   Dual 1-of-4 Decoder with 3-State Output
logo
NXP Semiconductors
74F539 PHILIPS-74F539 Datasheet
44Kb / 5P
   Dual 1-of-4 decoder 3-State
1990 Feb 23
HEF4028B PHILIPS-HEF4028B Datasheet
47Kb / 5P
   1-of-10 decoder
January 1995
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com