データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74F673ASC データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 74F673ASC
部品情報  16-Bit Serial-In, Serial/Parallel-Out Shift Register
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74F673ASC データシート(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  74F673ASC Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74F673ASC Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74F673ASC Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74F673ASC Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74F673ASC Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74F673ASC Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74F673ASC Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
5
www.fairchildsemi.com
AC Electrical Characteristics
AC Operating Requirements
Symbol
Parameter
TA = +25°CTA = 0°C to +70°C
Units
VCC = +5.0V
VCC = +5.0V
CL = 50 pF
CL = 50 pF
Min
Typ
Max
Min
Max
fMAX
Maximum Clock Frequency
100
130
85
MHz
tPLH
Propagation Delay
3.0
8.0
10.5
2.5
12.0
ns
tPHL
STCP to Qn
3.0
10.5
13.5
2.5
15.0
tPHL
Propagation Delay
6.0
16.5
20.5
5.5
22.5
ns
STMR to Qn
tPLH
Propagation Delay
4.0
6.5
8.5
3.5
9.5
ns
tPHL
SHCP to SI/O
4.5
8.0
10.5
4.0
12.0
tPZH
Output Enable Time
5.0
8.5
11.0
4.0
12.5
ns
tPZL
CS to SI/O
5.5
9.0
11.5
4.5
13.0
tPHZ
Output Disable Time
3.5
5.5
7.5
3.0
8.5
tPLZ
CS to SI/O
3.04.5
6.52.5
7.5
tPZH
Output Enable Time
4.5
7.5
9.5
4.0
10.5
ns
tPZL
R/W to SI/O
4.5
8.0
10.0
4.0
11.5
tPHZ
Output Disable Time
3.0
5.5
7.0
2.5
8.0
tPLZ
R/W to SI/O
2.54.0
5.52.0
6.5
Symbol
Parameter
TA = +25°CTA = 0°C to +70°C
Units
VCC = +5.0V
VCC = +5.0V
MinMax
MinMax
tS(H)
Setup Time, HIGH or LOW
3.5
4.0
ns
tS(L)
CS or R/W to STCP
6.0
7.0
tH(H)
Hold Time, HIGH or LOW
0
0
tH(L)
CS or R/W to STCP
00
tS(H)
Setup Time, HIGH or LOW
3.0
3.5
ns
tS(L)
SI/O to SHCP
3.0
3.5
tH(H)
Hold Time, HIGH or LOW
3.0
3.5
tH(L)
SI/O to SHCP
3.0
3.5


同様の部品番号 - 74F673ASC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74F670 PHILIPS-74F670 Datasheet
97Kb / 12P
   4 x 4 register file 3-State
1990 Jul 12
74F674 PHILIPS-74F674 Datasheet
49Kb / 5P
   16-bit serial/parallel-in, serial-out shift register 3-State
1989 Feb 05 1 853
logo
Fairchild Semiconductor
74F675A FAIRCHILD-74F675A Datasheet
63Kb / 6P
   16-Bit Serial-In, Serial/Parallel-Out Shift Register
74F675A FAIRCHILD-74F675A Datasheet
76Kb / 6P
   16-Bit Serial-In, Serial/Parallel-Out Shift Register
74F675APC FAIRCHILD-74F675APC Datasheet
63Kb / 6P
   16-Bit Serial-In, Serial/Parallel-Out Shift Register
More results

同様の説明 - 74F673ASC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
74F676 FAIRCHILD-74F676_02 Datasheet
68Kb / 6P
   16-Bit Serial/Parallel-In, Serial-Out Shift Register
74F675A FAIRCHILD-74F675A Datasheet
63Kb / 6P
   16-Bit Serial-In, Serial/Parallel-Out Shift Register
logo
National Semiconductor ...
54F676DM NSC-54F676DM Datasheet
181Kb / 10P
   16-Bit Serial/Parallel-In, Serial-Out Shift Register
logo
Fairchild Semiconductor
74F675A FAIRCHILD-74F675A_00 Datasheet
76Kb / 6P
   16-Bit Serial-In, Serial/Parallel-Out Shift Register
74F676 FAIRCHILD-74F676 Datasheet
57Kb / 6P
   16-Bit Serial/Parallel-In, Serial-Out Shift Register
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC9164FK TOSHIBA-TC74VHC9164FK Datasheet
666Kb / 10P
   8-Bit Shift Register (Parallel-IN/ Serial-OUT, Serial -IN/ Parallel -OUT)
2018-06-22
logo
NXP Semiconductors
74F676 PHILIPS-74F676 Datasheet
87Kb / 10P
   16-bit serial/parallel-in, serial-out shift register 3-State
1989 Apr 18
74F674 PHILIPS-74F674 Datasheet
49Kb / 5P
   16-bit serial/parallel-in, serial-out shift register 3-State
1989 Feb 05 1 853
logo
Texas Instruments
54F676 TI1-54F676 Datasheet
431Kb / 12P
[Old version datasheet]   54F676 74F676 16-Bit Serial/Parallel-In, Serial-Out Shift Register
logo
Fairchild Semiconductor
74F164A FAIRCHILD-74F164A_00 Datasheet
75Kb / 7P
   Serial-In, Parallel-Out Shift Register
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com