データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74F821 データシート(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 74F821
部品情報  10-Bit D-Type Flip-Flop
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74F821 データシート(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  74F821 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74F821 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74F821 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74F821 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74F821 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74F821 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
www.fairchildsemi.com
4
AC Electrical Characteristics
AC Operating Requirements
Symbol
Parameter
TA = +25°CTA = −55°C to +125°CTA = 0°C to +70°C
Units
VCC = +5.0V
VCC = +5.0V
VCC = +5.0V
CL = 50 pF
CL = 50 pF
CL = 50 pF
Min
Typ
Max
Min
Max
Min
Max
fMAX
Maximum Clock Frequency
100
150
60
70
MHz
tPLH
Propagation Delay
2.0
6.4
9.5
2.0
10.5
2.0
10.5
ns
tPHL
CP to On
2.0
6.2
9.5
2.0
10.5
2.0
10.5
tPZH
Output Enable Time
2.0
5.8
10.5
2.0
13.0
2.0
11.5
tPZL
OE to On
2.0
6.3
10.5
2.0
13.0
2.0
11.5
ns
tPHZ
Output Disable Time
1.5
3.4
7.0
1.0
7.5
1.5
7.5
tPLZ
OE to On
1.53.5
7.01.0
7.51.5
7.5
Symbol
Parameter
TA = +25°CTA = −55°C to +125°CTA = 0°C to +70°C
Units
VCC = +5.0V
VCC = +5.0V
VCC = +5.0V
Min
Max
Min
Max
Min
Max
tS(H)
Setup Time, HIGH or LOW
2.5
4.0
3.0
tS(L)
Dn to CP
2.5
4.0
3.0
ns
tH(H)
Hold Time, HIGH or LOW
2.5
2.5
2.5
tH(L)
Dn to CP
2.5
2.5
2.5
tW(H)
CP Pulse Width
5.0
6.0
6.0
ns
tW(L)
HIGH or LOW
5.0
6.0
6.0


同様の部品番号 - 74F821

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
National Semiconductor ...
74F821 NSC-74F821 Datasheet
153Kb / 8P
   10-Bit D-Type Flip-Flop
logo
NXP Semiconductors
74F821 PHILIPS-74F821 Datasheet
140Kb / 18P
   Bus interface registers
1996 Jan 05
logo
Fairchild Semiconductor
74F821 FAIRCHILD-74F821 Datasheet
59Kb / 6P
   10-Bit D-Type Flip-Flop
logo
National Semiconductor ...
74F821SC NSC-74F821SC Datasheet
153Kb / 8P
   10-Bit D-Type Flip-Flop
logo
Fairchild Semiconductor
74F821SC FAIRCHILD-74F821SC Datasheet
59Kb / 6P
   10-Bit D-Type Flip-Flop
More results

同様の説明 - 74F821

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
National Semiconductor ...
54F821SDM NSC-54F821SDM Datasheet
153Kb / 8P
   10-Bit D-Type Flip-Flop
logo
Fairchild Semiconductor
74F821 FAIRCHILD-74F821_00 Datasheet
59Kb / 6P
   10-Bit D-Type Flip-Flop
74F825 FAIRCHILD-74F825 Datasheet
52Kb / 6P
   8-Bit D-Type Flip-Flop
logo
NXP Semiconductors
74ABT16273 PHILIPS-74ABT16273 Datasheet
85Kb / 10P
   16-bit D-type flip-flop
1998 Feb 27
logo
Fairchild Semiconductor
74F823 FAIRCHILD-74F823_00 Datasheet
62Kb / 6P
   9-Bit D-Type Flip-Flop
logo
National Semiconductor ...
54F825SDM NSC-54F825SDM Datasheet
161Kb / 8P
   8-Bit D-Type Flip-Flop
logo
Fairchild Semiconductor
74ACT823 FAIRCHILD-74ACT823 Datasheet
76Kb / 7P
   9-Bit D-Type Flip-Flop
74F823 FAIRCHILD-74F823 Datasheet
52Kb / 6P
   9-Bit D-Type Flip-Flop
logo
National Semiconductor ...
54F823SDM NSC-54F823SDM Datasheet
158Kb / 8P
   9-Bit D-Type Flip-Flop
logo
Fairchild Semiconductor
74ACT825 FAIRCHILD-74ACT825 Datasheet
74Kb / 7P
   8-Bit D-Type Flip-Flop
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com