データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS9013XCYRM データシート(PDF) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 TS9013XCYRM
部品情報  500mA Low Quiescent Current CMOS LDO
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS9013XCYRM データシート(HTML) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS9013XCYRM Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS9013XCYRM Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS9013XCYRM Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS9013XCYRM Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS9013XCYRM Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TS9013
500mA Low Quiescent Current CMOS LDO
4/5
Version: F11
SOT-223 Mechanical Drawing
Marking Diagram
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug,
I=Sep, J=Oct, K=Nov, L=Dec)
= Month Code for Halogen Free Product
(O=Jan, P=Feb, Q=Mar, R=Apl, S=May, T=Jun, U=Jul, V=Aug,
W=Sep, X=Oct, Y=Nov, Z=Dec)
L
= Lot Code
X
= Fixed Output Voltage Code
18=1.8V, 25=2.5V, 33=3.3V, 50=5.0V.
SOT-223 DIMENSION
DIM
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
6.350
6.850
0.250
0.270
B
2.900
3.100
0.114
0.122
C
3.450
3.750
0.136
0.148
D
0.595
0.635
0.023
0.025
E
4.550
4.650
0.179
0.183
F
2.250
2.350
0.088
0.093
G
0.835
1.035
0.032
0.041
H
6.700
7.300
0.263
0.287
I
0.250
0.355
0.010
0.014
J
10
°
16
°
10
°
16
°
K
1.550
1.800
0.061
0.071


同様の部品番号 - TS9013XCYRM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS9013 TSC-TS9013 Datasheet
116Kb / 3P
   500mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
TS9013 TSC-TS9013 Datasheet
107Kb / 5P
   500mA Low Quiescent Current CMOS LDO
TS90135CW TSC-TS90135CW Datasheet
116Kb / 3P
   500mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
TS90135CWRP TSC-TS90135CWRP Datasheet
107Kb / 5P
   500mA Low Quiescent Current CMOS LDO
TS90135CWRPG TSC-TS90135CWRPG Datasheet
107Kb / 5P
   500mA Low Quiescent Current CMOS LDO
More results

同様の説明 - TS9013XCYRM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS9013 TSC-TS9013_11 Datasheet
111Kb / 5P
   500mA Low Quiescent Current CMOS LDO
TS9013 TSC-TS9013_14 Datasheet
107Kb / 5P
   500mA Low Quiescent Current CMOS LDO
logo
Micrel Semiconductor
MIC5239 MICREL-MIC5239 Datasheet
96Kb / 12P
   Low Quiescent Current 500mA UCap LDO Regulator
MIC5239 MICREL-MIC5239_07 Datasheet
773Kb / 14P
   Low Quiescent Current 500mA 關Cap LDO Regulator
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP2138,9 BCDSEMI-AP2138,9 Datasheet
988Kb / 25P
   ULTRA LOW QUIESCENT CURRENT CMOS LDO
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS9011 TSC-TS9011_10 Datasheet
237Kb / 7P
   250mA Low Quiescent Current CMOS LDO
TS9011 TSC-TS9011_07 Datasheet
269Kb / 6P
   250mA Low Quiescent Current CMOS LDO
TS9011 TSC-TS9011_15 Datasheet
399Kb / 7P
   250mA Low Quiescent Current CMOS LDO
TS9011PCT TSC-TS9011PCT Datasheet
237Kb / 7P
   250mA Low Quiescent Current CMOS LDO
logo
Diodes Incorporated
AP2138 DIODES-AP2138 Datasheet
780Kb / 29P
   ULTRA LOW QUIESCENT CURRENT CMOS LDO
Rev. 5 - 2 August 2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com