データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TSA5888 データシート(PDF) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 TSA5888
部品情報  Low Vcesat PNP Transistor High allowable power dissipation.
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TSA5888 データシート(HTML) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TSA5888 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TSA5888 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TSA5888 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TSA5888 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TSA5888 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
TSA5888
Low Vcesat PNP Transistor
2/5
Version: B12
Electrical Characteristics Curve (Ta = 25
oC, unless otherwise noted)
Figure 1. DC Current Gain
Figure 2. VCE(SAT) v.s. Collector Current
Figure 3. VBE(SAT) v.s. Collector Current
Figure 4. Transition Frequency vs. Emitter Current
Figure 5. Cob vs. Collector-Base Voltage
Figure 6. Cib vs. Emitter-Base Voltage


同様の部品番号 - TSA5888

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
StarHope
TSA58U SPSEMI-TSA58U Datasheet
120Kb / 5P
   TSA(240W) Series
More results

同様の説明 - TSA5888

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSB772S TSC-TSB772S_07 Datasheet
249Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Transistor
TSB1132 TSC-TSB1132_1 Datasheet
198Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Transistor
TSB1424 TSC-TSB1424_07 Datasheet
232Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Transistor
TSB1412 TSC-TSB1412_11 Datasheet
249Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Transistor
TSB772 TSC-TSB772_13 Datasheet
106Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Transistor
TSB1184A TSC-TSB1184A_1 Datasheet
314Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Transistor
TSB1590 TSC-TSB1590_1 Datasheet
271Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Transistor
TSB772 TSC-TSB772_11 Datasheet
98Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Transistor
TSB772 TSC-TSB772_07 Datasheet
225Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Transistor
TSB1412 TSC-TSB1412 Datasheet
220Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com