データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLML2402TRPBF データシート(PDF) 8 Page - International Rectifier

部品番号 IRLML2402TRPBF
部品情報  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLML2402TRPBF データシート(HTML) 8 Page - International Rectifier

  IRLML2402TRPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLML2402TRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLML2402TRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLML2402TRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLML2402TRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLML2402TRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLML2402TRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLML2402TRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLML2402TRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
IRLML2402PbF
8
www.irf.com
Micro3™ Tape & Reel Information
Dimensions are shown in millimeters (inches)
2.05 ( .080 )
1.95 ( .077 )
TR
FEED DIRECTION
4.1 ( .161 )
3.9 ( .154 )
1.6 ( .062 )
1.5 ( .060 )
1.85 ( .072 )
1.65 ( .065 )
3.55 ( .139 )
3.45 ( .136 )
1.1 ( .043 )
0.9 ( .036 )
4.1 ( .161 )
3.9 ( .154 )
0.35 ( .013 )
0.25 ( .010 )
8.3 ( .326 )
7.9 ( .312 )
1.32 ( .051 )
1.12 ( .045 )
9.90 ( .390 )
8.40 ( .331 )
178.00
( 7.008 )
MAX.
NOTES:
1. CONTROLLING DIMENSION : MILLIMETER.
2. OUTLINE CONFORMS TO EIA-481 & EIA-541.
Data and specifications subject to change without notice.
IR WORLD HEADQUARTERS: 101N.Sepulveda Blvd, El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7903
Visit us at www.irf.com for sales contact information. 12/2011


同様の部品番号 - IRLML2402TRPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRLML2402TRPBF VBSEMI-IRLML2402TRPBF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - IRLML2402TRPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com