データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

F022-003-420 データシート(PDF) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

部品番号 F022-003-420
部品情報  Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter in Footprint-Ausf체hrung
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
ホームページ  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F022-003-420 データシート(HTML) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F022-003-420 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F022-003-420 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc. F022-003-420 Datasheet HTML 3Page - Eichhoff Electronics,Inc. F022-003-420 Datasheet HTML 4Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
Funk-Entstörfilter für Frequenzumrichter in Footprint-Ausführung
Radio-Interference Suppression Filters for Frequency Inverters in footprint style
Filtres d’antiparasitage pour convertisseurs de fréquence en construction „Footprint”
Die Funk-Entstörfilter entsprechen den Bestimmungen DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)
Filters meet the requirements of DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)
Les filtres répondent aux normes DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)
Teile-Nr.
Part number
Référence
Abmessungen/Dimensions
A
B
C
D
E
H
Bild
Fig.
ill.
F022-755/003-420
F022-755/006-420
F022-755/013-420
II
3 x 1 µFX2 +3 x 1 µFX2
+ 3 x 0,3 µFY2
3 x 2 µFX2 +3 x 2 µFX2
+ 3 x 0,3 µFY2
Nennstrom
Rated current
Courant nominal
Nennkapazität
Rated capacitance
Capacité nominale
3 x 8,2 mH
3 x 1 mH
154
189
220
110
153
190
364
40
55
80
120
150
200
235
270
182
217
250
3 A
6 A
13 A
22 A
I
I
I
220
190
250
270
150
45
F022-757/022-420
Nenninduktivität
Rated inductance
Inductance nominale
Bild / Fig. / ill. II
Bild / Fig. / ill. I
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀
฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀
฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀
฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀
฀฀฀


同様の部品番号 - F022-003-420

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eichhoff Electronics,In...
F022-005-420 EICHHOFF-F022-005-420 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F022-008-420 EICHHOFF-F022-008-420 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F022-008-420 EICHHOFF-F022-008-420 Datasheet
74Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference Suppression
More results

同様の説明 - F022-003-420

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eichhoff Electronics,In...
F022-760 EICHHOFF-F022-760 Datasheet
75Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter
F033-056 EICHHOFF-F033-056 Datasheet
67Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenz-Umrichter in Footprint-Ausf체hrung
F022-299 EICHHOFF-F022-299 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F022-730 EICHHOFF-F022-730 Datasheet
74Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference Suppression
F012-013 EICHHOFF-F012-013 Datasheet
97Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Printmontage im Kunststoffgeh채use und Metallgeh채use
F011-227 EICHHOFF-F011-227 Datasheet
165Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter f체r 3 Phasen Radio-Interference Suppression Filters
F012-401 EICHHOFF-F012-401 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
F023-041 EICHHOFF-F023-041 Datasheet
127Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC
F011-126 EICHHOFF-F011-126 Datasheet
250Kb / 6P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use mit Gewindezapfen
F011-180 EICHHOFF-F011-180 Datasheet
96Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen oder rechteckigen Metallgeh채use
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com