データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CNX39 データシート(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 CNX39
部品情報  6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

CNX39 データシート(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  CNX39 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor CNX39 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor CNX39 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor CNX39 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor CNX39 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor CNX39 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor CNX39 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor CNX39 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
NOTE
All dimensions are in inches (millimeters)
6-PIN PHOTOTRANSISTOR
OPTOCOUPLERS
DS300401
5/23/01
7 OF 8
www.fairchildsemi.com
S
.S
Surface Mount Lead Bend
SD
.SD
Surface Mount; Tape and reel
W
.W
0.4” Lead Spacing
300
.300
VDE 0884
300W
.300W
VDE 0884, 0.4” Lead Spacing
3S
.3S
VDE 0884, Surface Mount
3SD
.3SD
VDE 0884, Surface Mount, Tape & Reel
Option
Order Entry Identifier
Description
4.0 ± 0.1
Ø1.55 ± 0.05
User Direction of Feed
4.0 ± 0.1
1.75 ± 0.10
7.5 ± 0.1
16.0 ± 0.3
12.0 ± 0.1
0.30 ± 0.05
13.2 ± 0.2
4.85 ± 0.20
0.1 MAX
10.30 ± 0.20
9.55 ± 0.20
Ø1.6 ± 0.1
Carrier Tape Specifications (“D” Taping Orientation)
ORDERING INFORMATION
CNX35U CNX36U CNX38U
CNX39U


同様の部品番号 - CNX39

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
CNX39 ETC-CNX39 Datasheet
513Kb / 3P
   OPTICALLY COUPLED ISOLATORS
More results

同様の説明 - CNX39

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
QT Optoelectronics
CNX82AW QT-CNX82AW Datasheet
40Kb / 4P
   6-pin phototransistor optocouplers
logo
Fairchild Semiconductor
SL5500 FAIRCHILD-SL5500 Datasheet
525Kb / 10P
   6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
SL5501SD FAIRCHILD-SL5501SD Datasheet
534Kb / 10P
   6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
SL5500SD FAIRCHILD-SL5500SD Datasheet
524Kb / 10P
   6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
SL5500S FAIRCHILD-SL5500S Datasheet
524Kb / 10P
   6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
SL5582W FAIRCHILD-SL5582W Datasheet
395Kb / 7P
   6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
CNX82A FAIRCHILD-CNX82A_1 Datasheet
390Kb / 7P
   6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
CNX82A FAIRCHILD-CNX82A Datasheet
64Kb / 5P
   6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
ON Semiconductor
H11AV1M ONSEMI-H11AV1M Datasheet
415Kb / 11P
   6-Pin DIP Phototransistor Optocouplers
March, 2020 ??Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
MOC8204 FAIRCHILD-MOC8204 Datasheet
115Kb / 6P
   GENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com