データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD5161BRMZ10 データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices

部品番号 AD5161BRMZ10
部品情報  256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5161BRMZ10 データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5161BRMZ10 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
AD5161
Data Sheet
Rev. B | Page 8 of 20
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
CODE (Decimal)
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
1.0
32
0
96
64
128
160
192
224
256
0.8
5V
3V
Figure 4. R-INL vs. Code vs. Supply Voltages
5V
3V
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
1.0
0.8
CODE (Decimal)
32
0
96
64
128
160
192
224
256
Figure 5. R-DNL vs. Code vs. Supply Voltages
_
40°C
+25°C
+85°C
+125°C
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
1.0
0.8
CODE (Decimal)
32
0
96
64
128
160
192
224
256
Figure 6. INL vs. Code, VDD = 5 V
CODE (Decimal)
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
1.0
32
0
96
64
128
160
192
224
256
0.8
–40°C
+25°C
+85°C
+125°C
Figure 7. DNL vs. Code, VDD = 5 V
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
1.0
0.8
CODE (Decimal)
32
0
96
64
128
160
192
224
256
5V
3V
Figure 8. INL vs. Code vs. Supply Voltages
5V
3V
CODE (Decimal)
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
32
0
96
64
128
160
192
224
256
1.0
Figure 9. DNL vs. Code vs. Supply Voltages


同様の部品番号 - AD5161BRMZ10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5161BRMZ10 AD-AD5161BRMZ10 Datasheet
503Kb / 20P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. B
AD5161BRMZ10-RL7 AD-AD5161BRMZ10-RL7 Datasheet
503Kb / 20P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. B
AD5161BRMZ100 AD-AD5161BRMZ100 Datasheet
503Kb / 20P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. B
AD5161BRMZ100-RL7 AD-AD5161BRMZ100-RL7 Datasheet
503Kb / 20P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. B
More results

同様の説明 - AD5161BRMZ10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5161 AD-AD5161 Datasheet
1,002Kb / 20P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. 0
AD5161 AD-AD5161 Datasheet
361Kb / 7P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. 0
AD5161BRMZ100 AD-AD5161BRMZ100 Datasheet
503Kb / 20P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. B
AD5161 AD-AD5161_15 Datasheet
503Kb / 20P
   256-Position SPI/IC Selectable Digital Potentiometer
REV. B
AD5263 AD-AD5263_12 Datasheet
624Kb / 28P
   Quad, 15 V, 256-Position, Digital Potentiometer with Pin-Selectable SPI/I2C
Rev. F
AD5162BRMZ10 AD-AD5162BRMZ10 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5162BRMZ2.5 AD-AD5162BRMZ2.5 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5162 AD-AD5162_15 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5160 AD-AD5160_15 Datasheet
480Kb / 16P
   256-Position SPI-Compatible Digital Potentiometer
REV. C
AD5160 AD-AD5160_09 Datasheet
467Kb / 16P
   256-Position SPI-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com