データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB250 データシート(PDF) 6 Page - Leshan Radio Company

部品番号 SB250
部品情報  Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LRC [Leshan Radio Company]
ホームページ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SB250 データシート(HTML) 6 Page - Leshan Radio Company

  SB250 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SB250 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SB250 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SB250 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SB250 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SB250 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SB250 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
标题:
4 编带规格 brede spec
26/tape
35/tape
40/tape
42/tape
52/tape
52/tape#
W
26 0.0/+1.6 35 -1.0/+0.5 40 -1.0/+0.5
42 -1.0/+1.0 52 -1.0/+2.0 52 -1.0/+2.0
P
5
±0.55±0.55±0.55±0.5
5
±0.5
10
±0.5
L1-L2
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.2
<1.2
H
6
±1.06±1.06±1.06±1.0
6
±1.0
6
±1.0
Z
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
R
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
T
>3.5
>3.5
>3.5
>3.5
>3.5
>3.5
: 52编带# 为DO-201AD编带规格 "52编带#" just for D0-201AD
1. 红白编带厚度为0.05mm;两种胶带各自之间无明显色差;编带要求均为胶带。
The typing thickness is 0.05mm and color is obvious difference
2. 两端引带20~40cm. Typing lead over 20~40cm
3. 红色编带一端为二极管“负极”;白色编带一端为二极管“正极”。
red color is cathode ,white color is anode
4. 无卤 green epoxy compound(无卤产品才贴HF only)
尺寸代号
编带尺寸 typing dimension
第 3 页
文件编号: WI-250
塑封生产线轴向产品包装规范
第 4 版
第 0 次修改
Green


同様の部品番号 - SB250

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
SB250 PANJIT-SB250 Datasheet
41Kb / 2P
   2 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
logo
Formosa MS
SB250 FORMOSA-SB250 Datasheet
160Kb / 6P
   Axial Leaded Schottky Barrier Rectifier
logo
Semikron International
SB250 SEMIKRON-SB250 Datasheet
133Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
logo
Diode Semiconductor Kor...
SB250 DSK-SB250 Datasheet
258Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Gulf Semiconductor
SB250 GULFSEMI-SB250 Datasheet
845Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 20 TO 60V CURRENT: 2.0A
More results

同様の説明 - SB250

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com