データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM3446N データシート(PDF) 3 Page - Analog Power

部品番号 AM3446N
部品情報  N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ANALOGPOWER [Analog Power]
ホームページ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM3446N データシート(HTML) 3 Page - Analog Power

  AM3446N Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM3446N Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM3446N Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM3446N Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM3446N Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Analog Power
AM3446N
1. On-Resistance vs. Drain Current
2. Transfer Characteristics
3. On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
4. Drain-to-Source Forward Voltage
5. Output Characteristics
6. Capacitance
Typical Electrical Characteristics
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0
1
2
3
4
5
ID-Drain Current (A)
1.8V
2.5V,3V,3.5V,4V,4.5V,6V
2V
0
1
2
3
4
5
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
6V,4.5V,4V,3.5V,3V,2.5V
1.8V
2V
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0
2
4
6
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25°C
TJ = 25°C
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25°C
0.01
0.1
1
10
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
TJ = 25°C
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
5
10
15
20
VDS-Drain-to-Source Voltage (V)
Ciss
Coss
Crss
F = 1MHz
ID = 4.8A
© Preliminary
3
Publication Order Number:
DS_AM3446N_1A


同様の部品番号 - AM3446N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Power
AM3441P ANALOGPOWER-AM3441P Datasheet
206Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
AiT Semiconductor Inc.
AM3443C AITSEMI-AM3443C Datasheet
680Kb / 9P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
REV2.0
AM3443CE6R AITSEMI-AM3443CE6R Datasheet
680Kb / 9P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
REV2.0
AM3443CE6VR AITSEMI-AM3443CE6VR Datasheet
680Kb / 9P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
REV2.0
logo
Analog Power
AM3443P ANALOGPOWER-AM3443P Datasheet
94Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - AM3446N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTS2300S DINTEK-DTS2300S Datasheet
327Kb / 7P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4158DY VISHAY-SI4158DY Datasheet
188Kb / 9P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Nov-08
logo
Analog Power
AM7320N ANALOGPOWER-AM7320N Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM2312N ANALOGPOWER-AM2312N Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM7422NA ANALOGPOWER-AM7422NA Datasheet
348Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2374DS VISHAY-SI2374DS Datasheet
258Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Apr-14
SI8406DB VISHAY-SI8406DB Datasheet
151Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 30-Apr-12
SI1056X VISHAY-SI1056X_10 Datasheet
123Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 08-Nov-10
TN0201K VISHAY-TN0201K_06 Datasheet
202Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4426DY VISHAY-SI4426DY Datasheet
65Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 15-May-00
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
49Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 31-Oct-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com