データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM3932NE データシート(PDF) 4 Page - Analog Power

部品番号 AM3932NE
部品情報  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ANALOGPOWER [Analog Power]
ホームページ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM3932NE データシート(HTML) 4 Page - Analog Power

  AM3932NE Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM3932NE Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM3932NE Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM3932NE Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM3932NE Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4
AM3932NE
Analog Power
PRELIMINARY
Publication Order Number:
DS-AM3932NE_A
Typical Electrical Characteristics (N-Channel)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Single Pulse Power
Threshold Voltage
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs.Gate-to Source Voltage
0
10
20
30
0.01
0.1
1
10
100
Time (sec)
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Square Wave Pulse Duration (sec)
RθJA(t) = r(t) * RθJA
RθJA = 125 °C/W
T
J - TA = P *
RθJA(t)
Duty Cycle, D = t
1
/t
P(pk
t
1
t
2
SINGLEPULSE
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
D =0.5
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
VSD - Source-to-DrainVoltage (V)
TA = 125
oC
25oC
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
22.533.544.5
5
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Temperature (
oC)
ID = 250µA


同様の部品番号 - AM3932NE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Power
AM3932N ANALOGPOWER-AM3932N Datasheet
242Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - AM3932NE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com