データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM40E-Z データシート(PDF) 5 Page - AIMTEC

部品番号 AM40E-Z
部品情報  40 Watt | DC-DC Converter
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AIMTEC [AIMTEC]
ホームページ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM40E-Z データシート(HTML) 5 Page - AIMTEC

  AM40E-Z_13 Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM40E-Z_13 Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM40E-Z_13 Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM40E-Z_13 Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM40E-Z_13 Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AM40E-Z_13 Datasheet HTML 6Page - AIMTEC AM40E-Z_13 Datasheet HTML 7Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Series AM40E-Z
40 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R12.D
5 of 7
North America only
Input Reflected Ripple Current Test Step
DC Power Source
Cin
DC/DC
Converter
+V input
-V input
+V output
Load
-V output
+
-
Lin
Current Probe
Input reflected ripple current is measured through a source inductor Lin(4.7uH) and a source capacitor Cin (47uF, ESR<1.0ohm at
100KHz) at a nominal input and full load
Output Ripple and noise reduction
Cin
DC/DC
Converter
+V input
-V input
+V output
Load
-V output
10uF
DC Power Source
Cout
10uF
1uF
To reduce ripple and noise, it is recommended to use a 1µF ceramic disk capacitor and a 10µF electrolytic
+
-
Control ON/OFF pin connection example
DC/DC
Converter
+V input
-V input
On/Off
Control
6
7
4
5


同様の部品番号 - AM40E-Z_13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM40E-Z AIMTEC-AM40E-Z_16 Datasheet
533Kb / 7P
   40 Watt | DC-DC Converter
More results

同様の説明 - AM40E-Z_13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM40U-AZ AIMTEC-AM40U-AZ Datasheet
305Kb / 3P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40E-Z AIMTEC-AM40E-Z_16 Datasheet
533Kb / 7P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40W-NZ AIMTEC-AM40W-NZ Datasheet
143Kb / 3P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40U-AZ AIMTEC-AM40U-AZ_16 Datasheet
205Kb / 4P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40U-AZ AIMTEC-AM40U-AZ_12 Datasheet
407Kb / 3P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40UW-Z AIMTEC-AM40UW-Z Datasheet
497Kb / 5P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40UW-Z AIMTEC-AM40UW-Z_16 Datasheet
485Kb / 5P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40U-AZ AIMTEC-AM40U-AZ_13 Datasheet
294Kb / 3P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40UW-Z AIMTEC-AM40UW-Z_13 Datasheet
481Kb / 5P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40E-Z AIMTEC-AM40E-Z Datasheet
506Kb / 7P
   40 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com