データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI2305CDS データシート(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI2305CDS
部品情報  P-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI2305CDS データシート(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI2305CDS_13 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI2305CDS_13 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI2305CDS_13 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI2305CDS_13 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI2305CDS_13 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI2305CDS_13 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI2305CDS_13 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI2305CDS_13 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI2305CDS_13 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
Vishay Siliconix
Package Information
Document Number: 71196
09-Jul-01
www.vishay.com
1
SOT-23 (TO-236): 3-LEAD
b
E
E1
1
3
2
S
e
e1
D
A2
A
A1
C
Seating Plane
0.10 mm
0.004"
C
C
L1
L
q
Gauge Plane
Seating Plane
0.25 mm
Dim
MILLIMETERS
INCHES
Min
Max
Min
Max
A
0.89
1.12
0.035
0.044
A1
0.01
0.10
0.0004
0.004
A2
0.88
1.02
0.0346
0.040
b
0.35
0.50
0.014
0.020
c
0.085
0.18
0.003
0.007
D
2.80
3.04
0.110
0.120
E
2.10
2.64
0.083
0.104
E1
1.20
1.40
0.047
0.055
e
0.95 BSC
0.0374 Ref
e1
1.90 BSC
0.0748 Ref
L
0.40
0.60
0.016
0.024
L1
0.64 Ref
0.025 Ref
S
0.50 Ref
0.020 Ref
q
3°8°
3°8°
ECN: S-03946-Rev. K, 09-Jul-01
DWG: 5479


同様の部品番号 - SI2305CDS_13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI2305CDS-T1-GE3 VISHAY-SI2305CDS-T1-GE3 Datasheet
229Kb / 10P
   P-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. C, 29-Mar-10
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI2305CDS-T1-GE3 VBSEMI-SI2305CDS-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2305CDS VISHAY-SI2305CDS_V01 Datasheet
195Kb / 9P
   P-Channel 8 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI2305CDS_13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1315DL-T1-GE3 VISHAY-SI1315DL-T1-GE3 Datasheet
248Kb / 11P
   P-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 29-Nov-10
SIA427ADJ VISHAY-SIA427ADJ Datasheet
231Kb / 9P
   P-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI8439DB VISHAY-SI8439DB Datasheet
252Kb / 11P
   P-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. C, 20-Jul-15
SI2305CDS VISHAY-SI2305CDS Datasheet
105Kb / 5P
   P-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Sep-09
SI8469DB VISHAY-SI8469DB Datasheet
107Kb / 8P
   P-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Nov-10
SI2305CD VISHAY-SI2305CD_V01 Datasheet
195Kb / 9P
   P-Channel 8 V (D-S) MOSFET
09-Jul-2021
SI2329DS VISHAY-SI2329DS Datasheet
178Kb / 4P
   P-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Jul-11
SI2305ADS VISHAY-SI2305ADS Datasheet
139Kb / 7P
   P-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 10-Nov-08
SIB437EDKT VISHAY-SIB437EDKT Datasheet
177Kb / 8P
   P-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Feb-11
SI1051X VISHAY-SI1051X Datasheet
138Kb / 6P
   P-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com