データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISLA216P13 データシート(PDF) 2 Page - Intersil Corporation

部品番号 ISLA216P13
部品情報  14-Bit, 500MSPS ADC
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISLA216P13 データシート(HTML) 2 Page - Intersil Corporation

  ISLA216P13 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISLA216P13 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISLA216P13 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISLA216P13 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISLA216P13 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISLA216P13 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISLA216P13 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISLA216P13 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISLA216P13 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 39 page
background image
ISLA214P50
2
FN7571.2
December 10, 2012
Pin Configuration - LVDS MODE
ISLA214P50
(72 LD QFN)
TOP VIEW
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
D3P
D3N
D4P
D4N
D5P
D5N
CLKOUTP
CLKOUTN
RLVDS
OVSS
D6P
D6N
D7P
D7N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
DNC
DNC
NAPSLP
VCM
AVSS
AVDD
AVSS
VINN
VINN
VINP
VINP
AVSS
AVDD
AVSS
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
15
16
17
18
CLKDIV
IPTAT
DNC
RESETN
33
34
35
36
D8P
D8N
D9P
D9N
40
39
38
37
58
57
56
55
Connect Thermal Pad to AVSS
Thermal Pad Not Drawn to Scale,
Consult Mechanical Drawing
for Physical Dimensions
Pin Descriptions - 72 Ld QFN, LVDS Mode
PIN NUMBER
LVDS PIN NAME
LVDS PIN FUNCTION
1, 2, 17
DNC
Do Not Connect
6, 13, 19, 20, 21, 70, 71, 72
AVDD
1.8V Analog Supply
5, 7, 12, 14
AVSS
Analog Ground
27, 32, 62
OVDD
1.8V Output Supply
26, 45, 61, 65
OVSS
Output Ground
3
NAPSLP
Tri-Level Power Control (Nap, Sleep modes)
4
VCM
Common Mode Output
8, 9
VINN
Analog Input Negative


同様の部品番号 - ISLA216P13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISLA216P13 INTERSIL-ISLA216P13 Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA216P13 RENESAS-ISLA216P13 Datasheet
1Mb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA216P13 INTERSIL-ISLA216P13 Datasheet
1Mb / 37P
   14-Bit, 500MSPS ADC Programmable Built-in Test Patterns
ISLA216P13 INTERSIL-ISLA216P13 Datasheet
1Mb / 38P
   12-Bit, 500MSPS ADC Programmable Built-in Test Patterns
ISLA216P13 INTERSIL-ISLA216P13 Datasheet
963Kb / 34P
   High Performance 14-Bit, 125MSPS ADC
More results

同様の説明 - ISLA216P13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
ISLA214P50 RENESAS-ISLA214P50 Datasheet
1Mb / 38P
   14-Bit, 500MSPS ADC
ISLA212P50 RENESAS-ISLA212P50 Datasheet
1Mb / 38P
   12-Bit, 500MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA214P50_1103 INTERSIL-ISLA214P50_1103 Datasheet
1Mb / 37P
   14-Bit, 500MSPS ADC Programmable Built-in Test Patterns
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1150 MAXIM-MAX1150 Datasheet
77Kb / 8P
   8-Bit, 500Msps Flash ADC
19-1169; Rev 0; 12/96
MAX101 MAXIM-MAX101 Datasheet
148Kb / 16P
   500Msps, 8-Bit ADC with Track/Hold
Rev 0; 8/94
MAX101A MAXIM-MAX101A Datasheet
116Kb / 16P
   500Msps, 8-Bit ADC with Track/Hold
19-1109; Rev 0; 7/96
logo
Linear Technology
LTC2205-14 LINER-LTC2205-14 Datasheet
1Mb / 28P
   14-Bit, 65Msps ADC
LTC2205-14 LINER-LTC2205-14_15 Datasheet
1Mb / 28P
   14-Bit, 65Msps ADC
LTC2208-14 LINER-LTC2208-14_15 Datasheet
718Kb / 28P
   14-Bit, 130Msps ADC
LTC1744 LINER-LTC1744 Datasheet
548Kb / 24P
   14-Bit, 50Msps ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com