データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM90N06-25PCFM データシート(PDF) 3 Page - Analog Power

部品番号 AM90N06-25PCFM
部品情報  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ANALOGPOWER [Analog Power]
ホームページ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM90N06-25PCFM データシート(HTML) 3 Page - Analog Power

  AM90N06-25PCFM Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM90N06-25PCFM Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM90N06-25PCFM Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM90N06-25PCFM Datasheet HTML 4Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3
AM90N06-25PCFM
Analog Power
PRELIMINARY
Publication Order Number:
DS-AM90N06-25_C
Typical Electrical Characteristics
Output Characteristics
Transfer Characteristics
On-Resistance vs. Junction Temperature
Gate Charge
Capacitance
On-Resistance vs. Drain Current
0
5
10
15
20
25
30
012
3
4
5
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS = 10V
4.5V
0
5
10
15
20
25
30
23
4
5
6
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TA =-55
oC
25oC
125oC
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
0
6
12
18
24
30
ID - Drain Current (A)
4.5V
10V
0
2
4
6
8
10
0
4
8
121620
Qg, Gate Charge (nC)
0.2
0.6
1
1.4
1.8
2.2
2.6
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
TJ - Junction Temperature (
oC)
VGS = 10V
0
400
800
1200
1600
2000
0
6
12
18
24
30
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Ciss
Coss
Crss


同様の部品番号 - AM90N06-25PCFM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
AM90N06-25PCFM DOINGTER-AM90N06-25PCFM Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

同様の説明 - AM90N06-25PCFM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7478DP VISHAY-SI7478DP Datasheet
231Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Nov-05
2N7000KL VISHAY-2N7000KL Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604 Datasheet
246Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MSD20N06 BWTECH-MSD20N06 Datasheet
566Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
MSD30N06 BWTECH-MSD30N06 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR664DP VISHAY-SIR664DP Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
logo
Analog Power
AM110N06-08FP ANALOGPOWER-AM110N06-08FP Datasheet
577Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM2362N ANALOGPOWER-AM2362N Datasheet
311Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM50020EL VISHAY-SUM50020EL Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-15
SIS862DN VISHAY-SIS862DN Datasheet
565Kb / 13P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-May-13
logo
Analog Power
AM7960N ANALOGPOWER-AM7960N Datasheet
310Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com