データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI8424CDB データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI8424CDB
部品情報  N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI8424CDB データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI8424CDB Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI8424CDB Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI8424CDB Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI8424CDB Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI8424CDB Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI8424CDB Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI8424CDB Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI8424CDB Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI8424CDB Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 63894
S12-2181-Rev. A, 10-Sep-12
Vishay Siliconix
Si8424CDB
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
For technical questions, contact: pmostechsupport@vishay.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.1
1
10
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
V
SD - Source-to-Drain Voltage (V)
T
J = 150 °C
T
J = 25 °C
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J - Temperature (°C)
I
D = 250 μA
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0
1
2
3
4
5
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
I
D = 2 A
0.001
0
40
80
60
110
Time (s)
20
0.01
0.1
100
600
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
* V
GS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
10 s
100 ms
Limited by R
DS(on)*
1 ms
T
A = 25 °C
BVDSS Limited
10 ms
1 s
DC


同様の部品番号 - SI8424CDB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Telefunken
SI8424CDB TFUNK-SI8424CDB Datasheet
247Kb / 11P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI8424CDB VISHAY-SI8424CDB_V01 Datasheet
250Kb / 11P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI8424CDB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7100DN VISHAY-SI7100DN Datasheet
549Kb / 14P
   N-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 17-Mar-08
SI8466EDB VISHAY-SI8466EDB Datasheet
141Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Sep-12
logo
Vishay Telefunken
SI2342DS TFUNK-SI2342DS Datasheet
247Kb / 8P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
SI8466EDB TFUNK-SI8466EDB Datasheet
167Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI8802DB VISHAY-SI8802DB_V01 Datasheet
139Kb / 8P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2342DS VISHAY-SI2342DS_V01 Datasheet
210Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
09-Jul-2021
SI2342DS VISHAY-SI2342DS_V02 Datasheet
210Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SIA414DJ VISHAY-SIA414DJ_08 Datasheet
193Kb / 9P
   N-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 03-Mar-08
SI8416DB VISHAY-SI8416DB Datasheet
142Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 26-Dec-11
SI1050X VISHAY-SI1050X_08 Datasheet
122Kb / 6P
   N-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com