データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST305 データシート(PDF) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

部品番号 ST305
部品情報  Photo transistors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
ホームページ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

ST305 データシート(HTML) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  ST305 Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. ST305 Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
- 1-
ST-305
Photo transistors
KODENSHI
The ST-305 a high-sensitivity NPN silicon phototransistor
mounted in a clear sidelooking package, is compact, low
profile and easy to mount.
FEATURES
•Low profile package
•Compact
•Low-cost
•Sidelooking plastic package
APPLICATIONS
•Photointerrupters
•Optical switches
DIMENSIONS
(Unit : mm)
Rating
Symbol
Item
MAXIMUM RATINGS
C-E voltage
E-C voltage
Collector current
Collector power dissipation
Operating temp.
Storage Temp.
Soldering temp. *1
VCEO
VECO
IC
PC
Topr.
Tstg.
Tsol.
30
5
20
75
-25~+85
-40~+85
260
V
V
mA
mW
Unit
(Ta=25℃)
500~1,050
(Ta=25℃)
ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS
VCEO=10V
VCE=5V, 1,000lx
*2
IC=0.5mA, 2,000lx
*2
VCC=10V, IC=5mA,
RL=100Ω
Item
Typ.
1
2.0
0.2
3.2
4.8
880
±30
Collector dark current
Light current
C-E saturation voltage
Switching speeds
Rise time
Fall time
Spectral sensitivity
Peak wavelength
Half anglee
ICEO
IL
VCE(sat)
tr
tf
λ
λp
△θ
100
0.4
nA
mA
V
μsec.
μsec.
nm
nm
deg.
Symbol
Conditions
Min.
Max.
Unit.
*2. Color temp.=2856K standard Tungsten lamp
*1. For MAX.5 seconds at the position of 2 mm from the package


同様の部品番号 - ST305

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sangdest Microelectroni...
ST3050DJF SMC-ST3050DJF Datasheet
81Kb / 4P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
SMC Diode Solutions Co....
ST3050DJF SMCDIODE-ST3050DJF Datasheet
289Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
Rev. A
More results

同様の説明 - ST305

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KODENSHI_AUK CORP.
ST309 KODENSHI-ST309 Datasheet
79Kb / 2P
   PHOTO TRANSISTORS
ST23G KODENSHI-ST23G Datasheet
77Kb / 2P
   PHOTO TRANSISTORS
KDTD001 KODENSHI-KDTD001 Datasheet
146Kb / 2P
   Photo transistors
ST325 KODENSHI-ST325 Datasheet
277Kb / 2P
   Photo transistors
logo
List of Unclassifed Man...
OHT10CB ETC-OHT10CB Datasheet
134Kb / 2P
   Photo transistors
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KST-312 KODENSHI-KST-312 Datasheet
228Kb / 2P
   Photo transistors
ST-1MLAR2 KODENSHI-ST-1MLAR2_09 Datasheet
190Kb / 2P
   Photo transistors
ST1KLA KODENSHI-ST1KLA Datasheet
13Kb / 2P
   Photo Transistors
ST-1CL3H KODENSHI-ST-1CL3H_08 Datasheet
155Kb / 2P
   Photo transistors
logo
Seoul Semiconductor
SST-4T5 SEOUL-SST-4T5 Datasheet
247Kb / 2P
   Photo Transistors
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com