データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FFAF60A150DS データシート(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FFAF60A150DS
部品情報  MODULATION DAMPER DIODE
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FFAF60A150DS データシート(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FFAF60A150DS Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FFAF60A150DS Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FFAF60A150DS Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FFAF60A150DS Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FFAF60A150DS Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FFAF60A150DS Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
  

  
   °°°°    
   °°°°    
   





   



      °!


"#  $  
%&$%#$' 
!

 
( )$ *  
#+, +
°





   
+


      °


"#  $  
%&$%#$' 


 
( )$ *  
#+, +
°




θ
-.**/ *0)
121
°3'

 
4 %/ // 56
4 %//
-37* 
4 8
-37* 
 
4 9-,7* : 
/ & #;
*
(#1

-7*


同様の部品番号 - FFAF60A150DS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FFAF60U60DN FAIRCHILD-FFAF60U60DN Datasheet
76Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFAF60UA60DN FAIRCHILD-FFAF60UA60DN Datasheet
2Mb / 5P
   60 A, 600 V, Ultrafast ll Dual Diode
logo
Thinki Semiconductor Co...
FFAF60UA60DN THINKISEMI-FFAF60UA60DN Datasheet
3Mb / 4P
   60Ampere,600Volt Insulated Package Planar Passivation Ultra Fast Recovery Rectifiers
logo
Inchange Semiconductor ...
FFAF60UA60DN ISC-FFAF60UA60DN Datasheet
258Kb / 2P
   Ultra fast Rectifier
logo
Thinki Semiconductor Co...
FFAF60UA60DNTU THINKISEMI-FFAF60UA60DNTU Datasheet
3Mb / 4P
   60Ampere,600Volt Insulated Package Planar Passivation Ultra Fast Recovery Rectifiers
More results

同様の説明 - FFAF60A150DS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF60B150DS FAIRCHILD-FFPF60B150DS Datasheet
56Kb / 6P
   DAMPER MODULATION DIODE
logo
STMicroelectronics
DMV1500M STMICROELECTRONICS-DMV1500M Datasheet
73Kb / 9P
   DAMPER MODULATION DIODE FOR VIDEO
logo
Sanken electric
FMV-3FU SANKEN-FMV-3FU Datasheet
26Kb / 1P
   Damper Diode (Diode modulation for TV)
logo
STMicroelectronics
DMV1500H STMICROELECTRONICS-DMV1500H Datasheet
86Kb / 8P
   DAMPER MODULATION DIODE FOR VIDEO
DMV STMICROELECTRONICS-DMV Datasheet
114Kb / 9P
   DAMPER MODULATION DIODE FOR VIDEO
logo
Sanken electric
FMT-2FUR SANKEN-FMT-2FUR Datasheet
23Kb / 1P
   Damper Diodes (Diode modulation Type)
logo
STMicroelectronics
DMV1500L STMICROELECTRONICS-DMV1500L Datasheet
87Kb / 9P
   DAMPER MODULATION DIODE FOR VIDEO
DMV1500M STMICROELECTRONICS-DMV1500M_04 Datasheet
90Kb / 8P
   DAMPER MODULATION DIODE FOR VIDEO
DMV1500SD STMICROELECTRONICS-DMV1500SD Datasheet
90Kb / 8P
   DAMPER MODULATION DIODE FOR VIDEO
logo
Sanken electric
FMP-3FU SANKEN-FMP-3FU Datasheet
33Kb / 2P
   Damper diode (Diode modulation for Displays)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com