データシートサーチシステム |
|
UC282TD-ADJ データシート(PDF) 8 Page - Texas Instruments |
|
UC282TD-ADJ データシート(HTML) 8 Page - Texas Instruments |
8 / 19 page UC2821, UC2822, UC2823, UC282ADJ, UC3821, UC3822, UC3823, UC382ADJ FAST LDO LINEAR REGULATOR SLUS317B − JANUARY 2000 − REVISED FEBRUARY 2004 8 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 APPLICATION INFORMATION UDG-00082 4 5 1 2 3 ADJ VOUT VB VIN GND 4.7 µF TANT +3.3 V 4.7 µF CER +5 V 330 µF OSCON UC382−ADJ KELVIN SENSE POINT 2.2 µF CER R3 60 Ω R4 120 Ω +1.8 V OUTPUT + ++ Figure 8. Typical UC382-ADJ Application UDG-00083 4 5 1 2 3 ADJ VOUT VB VIN GND 4.7 µF +5 V 330 µF OSCON UC382−1 KELVIN SENSE POINT 2.2 µF CER +1.5 V OUTPUT + + Figure 9. Typical UC382-1, -2, or -3 Application |
同様の部品番号 - UC282TD-ADJ |
|
同様の説明 - UC282TD-ADJ |