データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SDC15.TCT データシート(PDF) 3 Page - Samtec, Inc

部品番号 SDC15.TCT
部品情報  TVS Diode Array for ESD Protection of 12V Data and Power Lines
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMTEC [Samtec, Inc]
ホームページ  http://www.samtec.com/
Logo SAMTEC - Samtec, Inc

SDC15.TCT データシート(HTML) 3 Page - Samtec, Inc

  SDC15.TCT Datasheet HTML 1Page - Samtec, Inc SDC15.TCT Datasheet HTML 2Page - Samtec, Inc SDC15.TCT Datasheet HTML 3Page - Samtec, Inc SDC15.TCT Datasheet HTML 4Page - Samtec, Inc SDC15.TCT Datasheet HTML 5Page - Samtec, Inc SDC15.TCT Datasheet HTML 6Page - Samtec, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
3
 2004 Semtech Corp.
www.semtech.com
PROTECTION PRODUCTS
SDC15
Typical Characteristics
Non-Repetitive Peak Pulse Power vs. Pulse Time
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0
25
50
75
100
125
150
Ambient Temperature - TA (
oC)
Power Derating Curve
Pulse Waveform
Clamping Voltage vs. Peak Pulse Current
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0
5
10
15
20
25
30
Tim e (µs)
e-t
td = IPP/2
Waveform
Parameters:
tr = 8µs
td = 20µs
Forward Voltage vs. Forward Current
10
15
20
25
1
234
5
6
789
10
11
12
Peak Pulse Current - IPP (A)
Waveform
Parameters:
tr = 8µs
td = 20µs
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
01
234
5
6789
10
11
12
Forward Current - IF (A)
Waveform
Parameters:
tr = 8µs
td = 20µs
0.01
0.1
1
10
0.1
1
10
100
1000
Pulse Duration - tp (µs)


同様の部品番号 - SDC15.TCT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
SDC15.TCT SEMTECH-SDC15.TCT Datasheet
146Kb / 6P
   TVS Diode Array for ESD Protection of 12V Data and Power Lines
More results

同様の説明 - SDC15.TCT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
SDC15 SEMTECH-SDC15_04 Datasheet
146Kb / 6P
   TVS Diode Array for ESD Protection of 12V Data and Power Lines
logo
Pan Jit International I...
PJSDC15 PANJIT-PJSDC15 Datasheet
241Kb / 4P
   TVS DIODE ARRAY FOR ESD PROTECTION OF 12V DATA AND POWER LINES
logo
Semtech Corporation
SDC15 SEMTECH-SDC15 Datasheet
158Kb / 6P
   TVS Diode Array for ESD Protection of 12V Data & Power Lines
SMDA05CN-5 SEMTECH-SMDA05CN-5 Datasheet
152Kb / 6P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Five Lines????
SMDA05 SEMTECH-SMDA05_06 Datasheet
163Kb / 7P
   Unidirectional TVS Array for Protection of Four Lines
SMDA05C-8 SEMTECH-SMDA05C-8 Datasheet
175Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Eight Lines????
SMDA05-6 SEMTECH-SMDA05-6 Datasheet
158Kb / 6P
   Unidirectional TVS Array for Protection of Six Lines
SMDA05-6 SEMTECH-SMDA05-6_06 Datasheet
160Kb / 6P
   Unidirectional TVS Array for Protection of Six Lines
SMDA05CN-5 SEMTECH-SMDA05CN-5_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Five Lines
SMDA05C-5 SEMTECH-SMDA05C-5_06 Datasheet
159Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Five Lines
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com