データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC145027DWR2 データシート(PDF) 11 Page - Freescale Semiconductor, Inc

部品番号 MC145027DWR2
部品情報   Encoder and Decoder Pairs
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC145027DWR2 データシート(HTML) 11 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC145027DWR2 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027DWR2 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027DWR2 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027DWR2 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027DWR2 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027DWR2 Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027DWR2 Datasheet HTML 13Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027DWR2 Datasheet HTML 14Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145027DWR2 Datasheet HTML 15Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
MC145026
•MC145027•MC145028•SC41343•SC41344
MOTOROLA
11
DATA PERIOD
ENCODER
OSCILLATOR
(PIN 12)
Dout
(PIN 15)
ENCODED
“ONE”
ENCODED
“ZERO”
ENCODED
“OPEN”
Figure 11. Encoder Data Waveforms
500
400
300
200
100
VDD = 15 V
VDD = 10 V
VDD = 5 V
Figure 12. fmax vs Clayout — Decoders Only
Clayout (pF) ON PINS 1 – 5 (MC145027); PINS 1 – 5 AND 12 – 15 (MC145028)
10
20
30
40
50


同様の部品番号 - MC145027DWR2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145027DW LANSDALE-MC145027DW Datasheet
1Mb / 19P
   Encoder and Decoder Pairs
logo
Freescale Semiconductor...
MC145027DW FREESCALE-MC145027DW Datasheet
698Kb / 20P
   Encoder and Decoder Pairs CMOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com