データシートサーチシステム |
|
AD817AR-REEL データシート(PDF) 2 Page - Analog Devices |
|
AD817AR-REEL データシート(HTML) 2 Page - Analog Devices |
2 / 12 page AD817–SPECIFICATIONS REV. B –2– (@ TA = +25 C, unless otherwise noted) AD817A Parameter Conditions VS Min Typ Max Units DYNAMIC PERFORMANCE Unity Gain Bandwidth ±5 V 30 35 MHz ±15 V 45 50 MHz 0, +5 V 25 29 MHz Bandwidth for 0.1 dB Flatness Gain = +1 ±5 V 18 30 MHz ±15 V 40 70 MHz 0, +5 V 10 20 MHz Full Power Bandwidth 1 VOUT = 5 V p-p RLOAD = 500 Ω± 5 V 15.9 MHz VOUT = 20 V p-p RLOAD = 1 k Ω±15 V 5.6 MHz Slew Rate RLOAD = 1 kΩ± 5 V 200 250 V/ µs Gain = 1 ±15 V 300 350 V/ µs 0, +5 V 150 200 V/ µs Settling Time to 0.1% –2.5 V to +2.5 V ±5 V 45 ns 0 V–10 V Step, AV = –1 ±15 V 45 ns Settling Time to 0.01% –2.5 V to +2.5 V ±5 V 70 ns 0 V–10 V Step, AV = –1 ±15 V 70 ns Total Harmonic Distortion FC = 1 MHz ±15 V 63 dB Differential Gain Error NTSC ±15 V 0.04 0.08 % (RLOAD = 150 Ω) Gain = +2 ±5 V 0.05 0.1 % 0, +5 V 0.11 % Differential Phase Error NTSC ±15 V 0.08 0.1 Degrees (RLOAD = 150 Ω) Gain = +2 ±5 V 0.06 0.1 Degrees 0, +5 V 0.14 Degrees INPUT OFFSET VOLTAGE ±5 V to ±15 V 0.5 2 mV TMIN to TMAX 3mV Offset Drift 10 µV/°C INPUT BIAS CURRENT ±5 V, ±15 V 3.3 6.6 µA TMIN 10 µA TMAX 4.4 µA INPUT OFFSET CURRENT ±5 V, ±15 V 25 200 nA TMIN to TMAX 500 nA Offset Current Drift 0.3 nA/ °C OPEN LOOP GAIN VOUT = ±2.5 V ±5 V RLOAD = 500 Ω 2 4 V/mV TMIN to TMAX 1.5 V/mV RLOAD = 150 Ω 1.5 3 V/mV VOUT = ±10 V ±15 V RLOAD = 1 kΩ 4 6 V/mV TMIN to TMAX 2.5 5 V/mV VOUT = ±7.5 V ±15 V RLOAD = 150 Ω (50 mA Output) 2 4 V/mV COMMON-MODE REJECTION VCM = ±2.5 V ±5 78 100 dB VCM = ±12 V ±15 V 86 120 dB ±15 V 80 100 dB POWER SUPPLY REJECTION VS = ±5 V to ±15 V 75 86 dB TMIN to TMAX 72 dB INPUT VOLTAGE NOISE f = 10 kHz ±5 V, ±15 V 15 nV/ √Hz INPUT CURRENT NOISE f = 10 kHz ±5 V, ±15 V 1.5 pA/ √Hz |
同様の部品番号 - AD817AR-REEL |
|
同様の説明 - AD817AR-REEL |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |