データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

Si2337DS データシート(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

部品番号 Si2337DS
部品情報  P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

Si2337DS データシート(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  Si2337DS Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix Si2337DS Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix Si2337DS Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix Si2337DS Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix Si2337DS Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix Si2337DS Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix Si2337DS Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix Si2337DS Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix Si2337DS Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
Document Number: 73533
S09-0133-Rev. D, 02-Feb-09
www.vishay.com
5
Vishay Siliconix
Si2337DS
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
* The power dissipation PD is based on TJ(max) = 150 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
0
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
Power Derating
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
Single Pulse Avalanche Capability
1
10
TA - Time In Avalanche (s)
T
A
L
I
A
BV
V
DD
1.0E-6
10.0E-6
100.0E-6
1.0E-3
10.0E-3
-


同様の部品番号 - Si2337DS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI2337DS VISHAY-SI2337DS Datasheet
202Kb / 3P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-Oct-05
SI2337DS VISHAY-SI2337DS Datasheet
110Kb / 7P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 30-Jul-07
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2337DS KEXIN-SI2337DS Datasheet
2Mb / 6P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2337DS VISHAY-SI2337DS Datasheet
226Kb / 10P
   P-Channel 80 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2337DS-3 KEXIN-SI2337DS-3 Datasheet
2Mb / 6P
   P-Channel Enhancement MOSFET
More results

同様の説明 - Si2337DS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SUM110P08-11L VISHAY-SUM110P08-11L Datasheet
232Kb / 4P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Jul-06
logo
Analog Power
AM4481P ANALOGPOWER-AM4481P Datasheet
179Kb / 3P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI3129DV VISHAY-SI3129DV Datasheet
240Kb / 9P
   P-Channel 80 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2387DS VISHAY-SI2387DS Datasheet
211Kb / 9P
   P-Channel 80 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2337DS VISHAY-SI2337DS Datasheet
202Kb / 3P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-Oct-05
logo
Analog Power
AM7483P ANALOGPOWER-AM7483P Datasheet
372Kb / 5P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
AM2381P ANALOGPOWER-AM2381P Datasheet
71Kb / 3P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7469DP VISHAY-SI7469DP Datasheet
107Kb / 7P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 30-Jul-07
SI2337DS VISHAY-SI2337DS_08 Datasheet
110Kb / 7P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 30-Jul-07
SI2337DS VISHAY-SI2337DS_V01 Datasheet
226Kb / 10P
   P-Channel 80 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com