データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

5415025-1 データシート(PDF) 1 Page - Tyco Electronics

部品番号 5415025-1
部品情報  JACK, RIGHT ANGLE, 50 OHM, PCB, BNC
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

5415025-1 データシート(HTML) 1 Page - Tyco Electronics

  5415025-1 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


同様の部品番号 - 5415025-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TE Connectivity Ltd
5415025-1 TEC-5415025-1 Datasheet
988Kb / 34P
   RF Coax Connectors
More results

同様の説明 - 5415025-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
5227161 MACOM-5227161 Datasheet
124Kb / 1P
   JACK, RIGHT ANGLE, 50 OHM, PCB, BNC
5227161-9 MACOM-5227161-9 Datasheet
124Kb / 1P
   JACK, RIGHT ANGLE, 50 OHM, PCB, BNC
logo
Molex Electronics Ltd.
73100-0105 MOLEX11-73100-0105 Datasheet
32Kb / 1P
   BNC 50 Ohm, Right Angle PCB Jack Receptacle
logo
Tyco Electronics
227661-1 MACOM-227661-1 Datasheet
126Kb / 1P
   JACK, RIGHT ANGLE, PCB 50 OHM, SERIES BNC
logo
Huber+Suhner, Inc.
85_BNC-50-0-1111_N HUBERSUHNER-85_BNC-50-0-1111_N Datasheet
209Kb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Right angle PCB jack (female)
85_BNC-50-0-1122_N HUBERSUHNER-85_BNC-50-0-1122_N Datasheet
132Kb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Right angle PCB jack (female)
85_BNC-50-0-3133_N HUBERSUHNER-85_BNC-50-0-3133_N Datasheet
132Kb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Right angle PCB jack (female)
logo
Molex Electronics Ltd.
0731385003 MOLEX11-0731385003 Datasheet
29Kb / 1P
   BNC 50 Ohm, Right-Angle PCB Bulkhead Jack Receptacle, Panel Isolated
0731385013 MOLEX11-0731385013 Datasheet
29Kb / 1P
   BNC 50 Ohm, Right-Angle PCB Bulkhead Jack Receptacle, Panel Isolated
73138-5013 MOLEX11-73138-5013 Datasheet
33Kb / 1P
   BNC 50 Ohm, Right-Angle PCB Bulkhead Jack Receptacle, Panel Isolated
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com