データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

6N136 データシート(PDF) 5 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

部品番号 6N136
部品情報  Single Channel, High Speed Optocouplers TTL compatible
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
ホームページ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

6N136 データシート(HTML) 5 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  6N136 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED 6N136 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED 6N136 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED 6N136 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED 6N136 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED 6N136 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED 6N136 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED 6N136 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED 6N136 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
5
Small Outline SO-8 Package (HCPL-0500/1)
8-Pin Widebody DIP Package (HCNW135/6)
XXX
YWW
8
7
6
5
4
3
2
1
5.994 ± 0.203
(0.236 ± 0.008)
3.937 ± 0.127
(0.155 ± 0.005)
0.406 ± 0.076
(0.016 ± 0.003)
1.270
(0.050)
BSC
5.080 ± 0.127
(0.200 ± 0.005)
3.175 ± 0.127
(0.125 ± 0.005)
1.524
(0.060)
45° X 0.432
(0.017)
0.228 ± 0.025
(0.009 ± 0.001)
TYPE NUMBER
(LAST 3 DIGITS)
DATE CODE
0.305
(0.012)
MIN.
TOTAL PACKAGE LENGTH (INCLUSIVE OF MOLD FLASH)
5.207 ± 0.254 (0.205 ± 0.010)
DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES).
LEAD COPLANARITY = 0.10 mm (0.004 INCHES) MAX.
0.203 ± 0.102
(0.008 ± 0.004)
PIN ONE
0 ~ 7°
*
*
7.49 (0.295)
1.9 (0.075)
0.64 (0.025)
LAND PATTERN RECOMMENDATION
5
6
7
8
4
3
2
1
11.23 ± 0.15
(0.442 ± 0.006)
1.8 ± 0.15
(0.071 ± 0.006)
5.10
(0.201)MAX.
1.55
(0.061)
MAX.
2.54 (0.100)
TYP.
DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES).
NOTE: FLOATING LEAD PROTRUSION IS 0.25 mm (10 mils) MAX.
7 TYP.
0.254 + 0.076
- 0.0051
(0.010+ 0.003)
- 0.002)
11.00
(0.433)
9.00 ± 0.15
(0.354 ± 0.006)
MAX.
10.16 (0.400)
TYP.
A
HCNWXXXX
YYWW
DATE CODE
TYPE NUMBER
0.51 (0.021) MIN.
0.40 (0.016)
0.56 (0.022)
3.10 (0.122)
3.90 (0.154)


同様の部品番号 - 6N136

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
QT Optoelectronics
6N136 QT-6N136 Datasheet
169Kb / 9P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
6N136 FAIRCHILD-6N136 Datasheet
592Kb / 12P
   High Speed Transistor Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
6N136 AVAGO-6N136 Datasheet
479Kb / 16P
   Single Channel, High Speed Optocouplers
logo
Sharp Corporation
6N136 SHARP-6N136 Datasheet
72Kb / 5P
   General Purpose Type Photocoupler
logo
Toshiba Semiconductor
6N136 TOSHIBA-6N136 Datasheet
195Kb / 8P
   GaA?밃s Ired & Photo IC Digital Logic Isolation.
More results

同様の説明 - 6N136

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCNW4502 AVAGO-HCNW4502 Datasheet
341Kb / 16P
   Single Channel, High Speed Optocouplers TTL compatible
HCPL-2631-500E AVAGO-HCPL-2631-500E Datasheet
356Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-0611-500E AVAGO-HCPL-0611-500E Datasheet
431Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
6N137 AVAGO-6N137 Datasheet
241Kb / 22P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-0600-000E AVAGO-HCPL-0600-000E Datasheet
356Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
logo
Broadcom Corporation.
6N137 BOARDCOM-6N137 Datasheet
1Mb / 30P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-2631-000E AVAGO-HCPL-2631-000E Datasheet
431Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-0601-500E AVAGO-HCPL-0601-500E Datasheet
431Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-0630-500E AVAGO-HCPL-0630-500E Datasheet
431Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-0631-500E AVAGO-HCPL-0631-500E Datasheet
431Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com