データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM27C040Q120 データシート(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FM27C040Q120
部品情報  4,194,304-Bit 512K x 8 High Performance CMOS EPROM
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FM27C040Q120 データシート(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FM27C040Q120 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FM27C040Q120 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FM27C040Q120 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FM27C040Q120 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FM27C040Q120 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FM27C040Q120 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FM27C040Q120 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FM27C040Q120 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FM27C040Q120 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
9
www.fairchildsemi.com
FM27C040 Rev. A
32-Lead EPROM Ceramic Dual-In-Line Package (Q)
Order Number FM27C040QXXX
Package Number J32AQ
Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted
1.660 MAX
32
1
17
16
R 0.025
R 0.030-0.055
TYP
UV WINDOW SIZE AND
CONFIGURATION DETERMINED
BY DEVICE SIZE
0.590-0.620
0.175
MAX
0.060-0.100
TYP
0.050-0.060
TYP
0.015-0.021
TYP
86°-94°
TYP
Glass Sealant
0.150 MIN
TYP
0.015 -0.060
TYP
0.10
MAX
0.090-0.110
TYP
0.005 MIN
TYP
0.225 MAX TYP
0.125 MIN
TYP
90° - 100°
TYP
0.685
+0.025
-0.060
0.008-0.012
TYP
0.585
MAX


同様の部品番号 - FM27C040Q120

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FM27C010 FAIRCHILD-FM27C010 Datasheet
109Kb / 10P
   1,048,576-Bit 128K x 8 High Performance CMOS EPROM
FM27C010N120 FAIRCHILD-FM27C010N120 Datasheet
109Kb / 10P
   1,048,576-Bit 128K x 8 High Performance CMOS EPROM
FM27C010N150 FAIRCHILD-FM27C010N150 Datasheet
109Kb / 10P
   1,048,576-Bit 128K x 8 High Performance CMOS EPROM
FM27C010N90 FAIRCHILD-FM27C010N90 Datasheet
109Kb / 10P
   1,048,576-Bit 128K x 8 High Performance CMOS EPROM
FM27C010NE120 FAIRCHILD-FM27C010NE120 Datasheet
109Kb / 10P
   1,048,576-Bit 128K x 8 High Performance CMOS EPROM
More results

同様の説明 - FM27C040Q120

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
NM27C040 FAIRCHILD-NM27C040 Datasheet
111Kb / 11P
   4,194,304-Bit (512K x 8) High Performance CMOS EPROM
logo
National Semiconductor ...
NM27P040 NSC-NM27P040 Datasheet
151Kb / 10P
   4,194,304-Bit (512K x 8) Processor Oriented CMOS EPROM
logo
Fairchild Semiconductor
NM27C240 FAIRCHILD-NM27C240 Datasheet
96Kb / 10P
   4,194,304-Bit (256k x 16) High Performance CMOS EPROM
logo
Macronix International
MX27L512 MCNIX-MX27L512 Datasheet
760Kb / 14P
   512K-BIT [64K x 8] CMOS EPROM
logo
Microchip Technology
27C512A MICROCHIP-27C512A_04 Datasheet
133Kb / 10P
   512K (64K x 8) CMOS EPROM
2004
27C512A MICROCHIP-27C512A Datasheet
69Kb / 12P
   512K (64K x 8) CMOS EPROM
1996
logo
Fairchild Semiconductor
NM27C128 FAIRCHILD-NM27C128 Datasheet
112Kb / 11P
   131,072-Bit (16K x 8) High Performance CMOS EPROM
FM27C010 FAIRCHILD-FM27C010 Datasheet
109Kb / 10P
   1,048,576-Bit 128K x 8 High Performance CMOS EPROM
NM27C010 FAIRCHILD-NM27C010 Datasheet
117Kb / 10P
   1,048,576-Bit (128K x 8) High Performance CMOS EPROM
FM27C256 FAIRCHILD-FM27C256 Datasheet
103Kb / 10P
   262,144-Bit (32K x 8) High Performance CMOS EPROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com