データシートサーチシステム |
|
ULN2001A データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
ULN2001A データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
5 / 16 page ULN2001, ULN2002, ULN2003, ULN2004 Maximum ratings Doc ID 5279 Rev 8 5/16 3 Maximum ratings Table 2. Absolute maximum ratings Symbol Parameter Value Unit VO Output voltage 50 V VI Input voltage (for ULN2002A/D - 2003A/D - 2004A/D) 30 V IC Continuous collector current 500 mA IB Continuous base current 25 mA TA Operating ambient temperature range - 40 to 85 °C TSTG Storage temperature range - 55 to 150 °C TJ Junction temperature 150 °C Table 3. Thermal data Symbol Parameter DIP-16 SO-16 Unit RthJA Thermal resistance junction-ambient, Max. 70 120 °C/W |
同様の部品番号 - ULN2001A |
|
同様の説明 - ULN2001A |