データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FMC7G20US60 データシート(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FMC7G20US60
部品情報  Compact & Complex Module
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FMC7G20US60 データシート(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FMC7G20US60 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FMC7G20US60 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FMC7G20US60 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FMC7G20US60 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FMC7G20US60 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FMC7G20US60 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FMC7G20US60 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FMC7G20US60 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FMC7G20US60 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
FMC7G20US60 Rev. A4
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 2. Typical Saturation Voltage
Characteristics
Fig 3. Saturation Voltage vs. Case
Temperature at Variant Current Level
Fig 4. Load Current vs. Frequency
Fig 5. Saturation Voltage vs. VGE
Fig 6. Saturation Voltage vs. VGE
0246
8
0
10
20
30
40
50
60
20V
12V
15V
V
GE = 10V
Common Emitter
T
C = 25
Collector - Emitter Voltage, V
CE [V]
110
0
10
20
30
40
50
60
Common Emitter
V
GE = 15V
T
C =
25℃ ━━
T
C = 125
℃ ------
Collector - Emitter Voltage, V
CE [V]
-50
0
50
100
150
0
1
2
3
4
5
20A
40A
30A
I
C
= 10A
Common Emitter
V
GE = 15V
Case Temperature, T
C [
℃]
0
4
8
12
16
20
24
28
0.1
1
10
100
1000
Duty cycle : 50%
T
C = 100
Power Dissipation = 32W
V
CC = 300V
Load Current : peak of square wave
Frequency [KHz]
04
8
12
16
20
0
4
8
12
16
20
Common Emitter
T
C = 25
40A
20A
I
C = 10A
Gate - Emitter Voltage, V
GE
[V]
04
8
12
16
20
0
4
8
12
16
20
Common Emitter
T
C = 125
40A
20A
I
C = 10A
Gate - Emitter Voltage, V
GE
[V]


同様の部品番号 - FMC7G20US60

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FMC7G10US60 FAIRCHILD-FMC7G10US60 Datasheet
652Kb / 9P
   Compact & Complex Module
FMC7G15US60 FAIRCHILD-FMC7G15US60 Datasheet
659Kb / 9P
   Compact & Complex Module
FMC7G30US60 FAIRCHILD-FMC7G30US60 Datasheet
662Kb / 9P
   Compact & Complex Module
FMC7G50US60 FAIRCHILD-FMC7G50US60 Datasheet
667Kb / 9P
   Compact & Complex Module
More results

同様の説明 - FMC7G20US60

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FMS6G10US60 FAIRCHILD-FMS6G10US60 Datasheet
794Kb / 10P
   Compact & Complex Module
FMS6G15US60 FAIRCHILD-FMS6G15US60 Datasheet
738Kb / 10P
   Compact & Complex Module
FMS6G15US60S FAIRCHILD-FMS6G15US60S Datasheet
754Kb / 10P
   Compact & Complex Module
FMS7G10US60S FAIRCHILD-FMS7G10US60S Datasheet
799Kb / 10P
   Compact & Complex Module
FMS7G15US60 FAIRCHILD-FMS7G15US60 Datasheet
747Kb / 10P
   Compact & Complex Module
FMC7G30US60 FAIRCHILD-FMC7G30US60 Datasheet
662Kb / 9P
   Compact & Complex Module
FMC7G50US60 FAIRCHILD-FMC7G50US60 Datasheet
667Kb / 9P
   Compact & Complex Module
FMS7G20US60 FAIRCHILD-FMS7G20US60 Datasheet
902Kb / 9P
   Compact & Complex Module
FMS7G20US60S FAIRCHILD-FMS7G20US60S Datasheet
781Kb / 10P
   Compact & Complex Module
FMC6G15US60 FAIRCHILD-FMC6G15US60 Datasheet
657Kb / 9P
   Compact & Complex Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com