データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD1862 データシート(PDF) 3 Page - Rohm

部品番号 2SD1862
部品情報  Medium power transistor (32V, 2A)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SD1862 データシート(HTML) 3 Page - Rohm

  2SD1862 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SD1862 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SD1862 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SD1862 Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3/3
www.rohm.com
c
2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2009.12 - Rev.B
Data Sheet
2SD1766 / 2SD1758 / 2SD1862
0.5
200
10
500
1000
100
20
50
12
5
10
20
Ta
=25°C
f
=1MHz
IE
=0A
IC
=0A
COLLECTOR TO BASE VOLTAGE : VCB (V)
EMITTER TO BASE VOLTAGE
: VEB (V)
Fig.7 Collector output capacitance vs.
collector-base voltage
Emitter input capacitance vs.
emitter-base voltage
Cib
Cob
COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE : VCE (V)
Fig.8 Safe operating area
0.01
5
0.1
50
2
0.2
0.5
1
0.1
0.02
0.05
0.2
0.5
1
2
5
10
20
(2SD1766)
PW
=10ms∗
100ms∗
DC
Ta
=25
°C
∗Single
nonrepetitive
pulse
COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE : VCE (V)
Fig.9 Safe operating area
5
0.1
50
2
0.2
0.5
1
0.1
0.05
0.2
0.5
1
2
5
10
20
0.01
0.02
(2SD1758)
PW=100ms∗
TC
=25°C
∗Single
nonrepetitive
pulse
Ic Max
Ic Max Pulse
Ta
=25°C
Single
nonrepetitive
pulse
0.2
0.5
1
2
5
10
20
50
3
2
1
0.1
0.2
0.5
0.05
COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE : VCE (V)
Fig.10 Safe operating area
(2SD1862)


同様の部品番号 - 2SD1862

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SD1862 ROHM-2SD1862 Datasheet
107Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 2A)
2SD1862 ROHM-2SD1862 Datasheet
124Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 2A)
2SD1862 ROHM-2SD1862 Datasheet
157Kb / 3P
   Medium power transistor (32V, 2A)
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SD1862 FOSHAN-2SD1862 Datasheet
839Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
logo
Rohm
2SD1862 ROHM-2SD1862 Datasheet
176Kb / 4P
   Medium power transistor (32V, 2A)
More results

同様の説明 - 2SD1862

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SB1182 ROHM-2SB1182 Datasheet
153Kb / 4P
   Medium power transistor (-32V, -2A)
logo
Littelfuse
2SD1758TLR LITTELFUSE-2SD1758TLR Datasheet
111Kb / 3P
   Medium power transistor (32V, 2A)
logo
Rohm
2SB891F ROHM-2SB891F Datasheet
538Kb / 11P
   MEDIUM POWER TRANSISTOR(-32V, -2A)
2SB1188 ROHM-2SB1188_09 Datasheet
180Kb / 4P
   Medium power transistor (-32V, -2A)
logo
Nanjing International G...
2SB1188 DGNJDZ-2SB1188 Datasheet
483Kb / 4P
   Medium power transistor(-32V,-2A)
logo
Rohm
2SD1758 ROHM-2SD1758 Datasheet
157Kb / 3P
   Medium power transistor (32V, 2A)
2SD1766 ROHM-2SD1766_09 Datasheet
176Kb / 4P
   Medium power transistor (32V, 2A)
MP6X2 ROHM-MP6X2 Datasheet
118Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 2A)
MP6Z2 ROHM-MP6Z2 Datasheet
119Kb / 6P
   Medium Power Transistor (32V, 2A)
2SB1182TLR ROHM-2SB1182TLR Datasheet
116Kb / 4P
   Medium power transistor (32V,2A)
2SB1188T100Q ROHM-2SB1188T100Q Datasheet
180Kb / 4P
   Medium power transistor (32V, 2A)
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com