データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLC27L7CPSR データシート(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号 TLC27L7CPSR
部品情報  LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLC27L7CPSR データシート(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TLC27L7CPSR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLC27L7CPSR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLC27L7CPSR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC27L7CPSR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC27L7CPSR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC27L7CPSR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC27L7CPSR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC27L7CPSR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC27L7CPSR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 49 page
background image
TLC27L2, TLC27L2A, TLC27L2B, TLC27L7
LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS052D − OCTOBER 1987 − REVISED OCTOBER 2005
3
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage, VDD (see Note 1)
18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage (see Note 2)
±VDD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage range, VI (any input)
−0.3 V to VDD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II
±5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, IO (each output)
±30 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current into VDD
45 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current out of GND
45 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of short-circuit current at (or below) 25
°C (see Note 3)
Unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous total dissipation
See Dissipation Rating Table
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating free-air temperature, TA: C suffix
0
°C to 70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I suffix
−40
°C to 85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M suffix
−55
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range
−65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Case temperature for 60 seconds: FK package
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D or P package
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: JG package
300
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to network ground.
2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN −.
3. The output may be shorted to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the maximum
dissipation rating is not exceeded (see application section).
DISSIPATION RATING TABLE
PACKAGE
TA ≤ 25°C
DERATING FACTOR
TA = 70°C
TA = 85°C
TA = 125°C
PACKAGE
TA ≤ 25 C
POWER RATING
DERATING FACTOR
ABOVE TA = 25°C
TA = 70 C
POWER RATING
TA = 85 C
POWER RATING
TA = 125 C
POWER RATING
D
725 mW
5.8 mW/
°C
464 mW
377 mW
FK
1375 mW
11 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
JG
1050 mW
8.4 mW/
°C
672 mW
546 mW
210 mW
P
1000 mW
8 mW/
°C
640 mW
520 mW
recommended operating conditions
C SUFFIX
I SUFFIX
M SUFFIX
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
Supply voltage, VDD
3
16
4
16
4
16
V
Common-mode input voltage, VIC
VDD = 5 V
− 0.2
3.5
− 0.2
3.5
0
3.5
V
Common-mode input voltage, VIC
VDD = 10 V
− 0.2
8.5
− 0.2
8.5
0
8.5
V
Operating free-air temperature, TA
0
70
−40
85
−55
125
°C


同様の部品番号 - TLC27L7CPSR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TLC27L7CPSR TI1-TLC27L7CPSR Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   LinCMOSE PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC27L7CPSR TI-TLC27L7CPSR Datasheet
1Mb / 48P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

同様の説明 - TLC27L7CPSR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TLC272IDR TI-TLC272IDR Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC27M2 TI-TLC27M2_V01 Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC272 TI-TLC272_V01 Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC272 TI-TLC272 Datasheet
588Kb / 36P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC27L2 TI-TLC27L2_V01 Datasheet
1Mb / 48P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC272 TI-TLC272_02 Datasheet
575Kb / 36P
[Old version datasheet]   LinCMOS??PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC27M7IDRG4 TI-TLC27M7IDRG4 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   LINCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC27M2ACDRG4 TI1-TLC27M2ACDRG4 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC272CPWR TI-TLC272CPWR Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   LinCMOS田?PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC272BCDR TI-TLC272BCDR Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   LinCMOS田?PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com