データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM25V02-G データシート(PDF) 8 Page - Cypress Semiconductor

部品番号 FM25V02-G
部品情報  256Kb Serial 3V F-RAM Memory
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
ホームページ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

FM25V02-G データシート(HTML) 8 Page - Cypress Semiconductor

Back Button FM25V02-G Datasheet HTML 4Page - Cypress Semiconductor FM25V02-G Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor FM25V02-G Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor FM25V02-G Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor FM25V02-G Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor FM25V02-G Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor FM25V02-G Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor FM25V02-G Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor FM25V02-G Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 18 page
background image
FM25V02 - 256Kb SPI FRAM
Document Number: 001-84494 Rev. **
Page 8 of 18
Figure 9. Memory Write with 2-Byte Address
Figure 10. Memory Read with 2-Byte Address
Figure 11. Fast Read with 2-Byte Address and Dummy Byte
7
6
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
5
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
op-code
0
0
0
0
1
0
1
MSB
15-bit Address
1
X
X
X
X
7
6
5
4
3
2
1
0
LSB
MSB
LSB
Data
1
2
S
C
D
Q
0
Dummy byte
X
14 13 12
7
6
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
op-code
0
0
0
0
0
0
1
MSB
15-bit Address
7
6
5
4
3
2
1
0
LSB
MSB
LSB
Data
1
S
C
D
Q
8
3
1
2
0
10
X
14 13 12
11
9
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
op-code
0
0
0
0
0
0
1
0
MSB
15-bit Address
10
9
6
X
14 13 12
11
S
C
D
Q
7
8
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
0
7
6
5
4
3
2
1
0
LSB MSB
LSB
Data


同様の部品番号 - FM25V02-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Ramtron International C...
FM25V02-G RAMTRON-FM25V02-G Datasheet
343Kb / 17P
   256Kb Serial 3V F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM25V02-G CYPRESS-FM25V02-G Datasheet
549Kb / 17P
   256Kb Serial 3V F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM25V02-GTR RAMTRON-FM25V02-GTR Datasheet
343Kb / 17P
   256Kb Serial 3V F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM25V02-GTR CYPRESS-FM25V02-GTR Datasheet
549Kb / 17P
   256Kb Serial 3V F-RAM Memory
More results

同様の説明 - FM25V02-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Ramtron International C...
FM25V02 RAMTRON-FM25V02 Datasheet
343Kb / 17P
   256Kb Serial 3V F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM24V02 CYPRESS-FM24V02 Datasheet
401Kb / 16P
   256Kb Serial 3V F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM24V02 RAMTRON-FM24V02 Datasheet
200Kb / 15P
   256Kb Serial 3V F-RAM Memory
FM24V02 RAMTRON-FM24V02_10 Datasheet
341Kb / 16P
   256Kb Serial 3V F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM25V02 CYPRESS-FM25V02 Datasheet
549Kb / 17P
   256Kb Serial 3V F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM25V10 RAMTRON-FM25V10 Datasheet
333Kb / 16P
   1Mb Serial 3V F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM24CL64B CYPRESS-FM24CL64B Datasheet
354Kb / 13P
   64Kb Serial 3V F-RAM Memory
FM24V01 CYPRESS-FM24V01 Datasheet
378Kb / 14P
   128Kb Serial 3V F-RAM Memory
FM25L16B CYPRESS-FM25L16B Datasheet
473Kb / 14P
   16Kb Serial 3V F-RAM Memory
FM24CL16B CYPRESS-FM24CL16B_13 Datasheet
364Kb / 14P
   16Kb Serial 3V F-RAM Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com